Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF7N10 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQPF7N10
Pobierz  FQPF7N10 Pobierz

Rozmiar pliku   552.68 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF7N10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQPF7N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF7N10
Pobierz  FQPF7N10 Click to download

Rozmiar pliku   552.68 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 100V LOGIC N-Channel MOSFET

FQPF7N10 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10 Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for low voltage applications such as high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 5.5A, 100V, RDS(on) = 0.35Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 4.6 nC)
• Low Crss ( typical 12 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating
• Low level gate drive requirments allowing
   direct operation from logic drives




Podobny numer części - FQPF7N10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7N10 FAIRCHILD-FQPF7N10 Datasheet
547Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N10 ISC-FQPF7N10 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
FQPF7N10L ISC-FQPF7N10L Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Podobny opis - FQPF7N10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB33N10L FAIRCHILD-FQB33N10L Datasheet
660Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF19N10L FAIRCHILD-FQPF19N10L Datasheet
614Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU13N10L FAIRCHILD-FQU13N10L_09 Datasheet
635Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD13N10L KERSEMI-KSMD13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM13N10L KERSEMI-KSM13N10L Datasheet
1Mb / 6P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB19N10L FAIRCHILD-FQB19N10L Datasheet
609Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT7N10L FAIRCHILD-FQT7N10L Datasheet
642Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N10L FAIRCHILD-FQB7N10L Datasheet
556Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU13N10L KERSEMI-KSMU13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSMD7N10L KERSEMI-KSMD7N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com