Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFW710B Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRFW710B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części IRFW710B
Pobierz  IRFW710B Pobierz

Rozmiar pliku   649.18 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 400V N-Channel MOSFET

IRFW710B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IRFW710B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części IRFW710B
Pobierz  IRFW710B Click to download

Rozmiar pliku   649.18 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 400V N-Channel MOSFET

IRFW710B Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRFW710B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor IRFW710B Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

IRFW710B Szczegóły Produktu

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supplies and electronic lamp ballasts based on half bridge.

Features
• 2.0A, 400V, RDS(on) = 3.4Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 7.7 nC)
• Low Crss ( typical 6.0 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Podobny numer części - IRFW710B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
IRFW720 FAIRCHILD-IRFW720 Datasheet
666Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW720B FAIRCHILD-IRFW720B Datasheet
666Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW730 FAIRCHILD-IRFW730 Datasheet
681Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW730B FAIRCHILD-IRFW730B Datasheet
681Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW740 FAIRCHILD-IRFW740 Datasheet
678Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - IRFW710B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com