Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KA3302 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA3302 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części KA3302
Pobierz  KA3302 Pobierz

Rozmiar pliku   86.26 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Quad Comparator

KA3302 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
KA3302 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części KA3302
Pobierz  KA3302 Click to download

Rozmiar pliku   86.26 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Quad Comparator

KA3302 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

KA3302 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA3302 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA3302 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA3302 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA3302 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA3302 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA3302 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA3302 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

KA3302 Szczegóły Produktu

Description
The KA239/KA239A, KA339/KA339A, KA3302, KA2901 consist of four independent voltage comparators designed to operate from single power supply over a wide voltage range.

Features
• Single or Dual Supply Operation
• Wide Range of Supply Voltage
   KA239/KA239A, KA339/KA339A, KA2901 : 2 ~ 36V (or ±1 ~ ±18V)
   KA3302 : 2 ~ 28V (or ±1 ~ ±14V)
• Low Supply Current Drain 800µA Typ.
• Open Collector Outputs for Wired and Connectors
• Low Input Bias Current 25nA Typ.
• Low Input Offset Current ±2.3nA Typ.
• Low Input Offset Voltage ±1.4mV Typ.
• Input Common Mode Voltage Range Includes Ground.
• Low Output Saturation Voltage
• Output Compatible With TTL, DTL and MOS Logic System




Podobny numer części - KA3302

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
KA3303 FAIRCHILD-KA3303 Datasheet
84Kb / 10P
   Quad Operational Amplifier
KA3303D FAIRCHILD-KA3303D Datasheet
84Kb / 10P
   Quad Operational Amplifier
More results


Podobny opis - KA3302

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
National Semiconductor ...
MM54C909 NSC-MM54C909 Datasheet
322Kb / 5P
   QUAD COMPARATOR
logo
Rohm
BA10339 ROHM-BA10339 Datasheet
52Kb / 4P
   Quad comparator
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M51209P MITSUBISHI-M51209P Datasheet
163Kb / 6P
   QUAD COMPARATOR
M5234P MITSUBISHI-M5234P Datasheet
94Kb / 3P
   QUAD COMPARATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM2901 FAIRCHILD-LM2901 Datasheet
86Kb / 8P
   Quad Comparator
logo
ON Semiconductor
KA339 ONSEMI-KA339 Datasheet
207Kb / 10P
   Quad Comparator
1/17/12 Rev. 1.0.5
logo
Renesas Technology Corp
M51924P RENESAS-M51924P Datasheet
1Mb / 5P
   QUAD COMPARATOR
logo
Ceramate Technical
CO339 CERAMATE-CO339 Datasheet
91Kb / 4P
   Quad Comparator
logo
Fairchild Semiconductor
KA339 FAIRCHILD-KA339_12 Datasheet
124Kb / 8P
   Quad Comparator
KA339DTF FAIRCHILD-KA339DTF Datasheet
124Kb / 8P
   Quad Comparator
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com