Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KA331 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA331 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części KA331
Pobierz  KA331 Pobierz

Rozmiar pliku   49.58 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis V-F Converter

KA331 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
KA331 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części KA331
Pobierz  KA331 Click to download

Rozmiar pliku   49.58 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis V-F Converter

KA331 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

KA331 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA331 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA331 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA331 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA331 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA331 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

KA331 Szczegóły Produktu

Description
This voltage to frequency converter provides the output pulse train at a frequency precisely proportional to the applied input voltage. The KA331 can operate at power supplies as low as 4.0V and be changed output frequency from 1Hz to 100KHz. It is ideally suited for use in simple low-cost circuit for analog-to digital conversion, long term integration, linear frequency modulation or demodulation, frequency-to-voltage conversion, and many other functions.

Features
• Guaranteed linearity: 0.01% max.
• Low power dissipation: 15mW at 5V
• Wide range of full scale frequency: 1Hz to 100KHz
• Pulse output compatible with all logic forms
• Wide dynamic range: 100dB min at 10KHz full scale frequency




Podobny numer części - KA331

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
KA331 ONSEMI-KA331 Datasheet
173Kb / 8P
   V-F Converter
2001 Rev. 1.0.0
More results


Podobny opis - KA331

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
LM331 FAIRCHILD-LM331 Datasheet
49Kb / 6P
   V-F Converter
logo
ON Semiconductor
KA331 ONSEMI-KA331 Datasheet
173Kb / 8P
   V-F Converter
2001 Rev. 1.0.0
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS-2907 CHERRY-CS-2907 Datasheet
719Kb / 8P
   50mA F TO V CONVERTER
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M51722P MITSUBISHI-M51722P Datasheet
333Kb / 5P
   F-V CONVERTER WITH MULTIPLEXER
logo
New Japan Radio
NJM4151 NJRC-NJM4151 Datasheet
431Kb / 10P
   V-F/F-V CONVERTOR
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5370 AKM-AK5370 Datasheet
203Kb / 27P
   USB I/F A/D CONVERTER
logo
Micrel Semiconductor
MIC10937 MICREL-MIC10937 Datasheet
365Kb / 8P
   V. F. Alphanumeric Display Controller
logo
Eaton All Rights Reserv...
XVM EATON-XVM Datasheet
974Kb / 4P
   16 V, 65 F module
logo
EPCOS
B49410A2115Q000 EPCOS-B49410A2115Q000 Datasheet
114Kb / 2P
   Single cell 110 F/ 2.5 V
B49410B2276Q000 EPCOS-B49410B2276Q000 Datasheet
110Kb / 2P
   Single cell 2700 F/ 2.5 V
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com