Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KA78T15 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA78T15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części KA78T15
Pobierz  KA78T15 Pobierz

Rozmiar pliku   42.07 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator

KA78T15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
KA78T15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części KA78T15
Pobierz  KA78T15 Click to download

Rozmiar pliku   42.07 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator

KA78T15 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

KA78T15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA78T15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA78T15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA78T15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA78T15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA78T15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA78T15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA78T15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

KA78T15 Szczegóły Produktu

Description

This family of fixed voltage regulators are monolithic integrated circuit capable of driving loads in excess of 3.0A.



Features

• Output Current in Excess of 3.0A

• Output Transistor Safe Operating Area Compensation

• Power Dissipation: 25W

• Internal Short Circuit Current Limiting

• Internal Thermal Overload Protection

• Output Voltage Offered in 4% Tolerance

• No External Components Required

• Output Voltage of 5, 12 and 15V




Podobny numer części - KA78T15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
KA78T15 FAIRCHILD-KA78T15 Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T15 FAIRCHILD-KA78T15 Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T15TU FAIRCHILD-KA78T15TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
More results


Podobny opis - KA78T15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
MC78TXX FAIRCHILD-MC78TXX Datasheet
44Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T15TU FAIRCHILD-KA78T15TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T12TU FAIRCHILD-KA78T12TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T05TU FAIRCHILD-KA78T05TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA350 FAIRCHILD-KA350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
LM350 FAIRCHILD-LM350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
NTE Electronics
NTE1918 NTE-NTE1918 Datasheet
25Kb / 2P
   3 Terminal Positive Voltage Regulator 15V, 3A
logo
Fairchild Semiconductor
LM350 FAIRCHILD-LM350_09 Datasheet
172Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
NTE Electronics
NTE1912 NTE-NTE1912 Datasheet
24Kb / 2P
   Integrated Circuit Positive 3 Terminal Voltage Regulator, 12V, 3A
NTE931 NTE-NTE931 Datasheet
24Kb / 2P
   Integrated Circuit 3-Terminal Positive Voltage Regulator 5V, 3A
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com