Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

4-644465-1 Arkusz danych (PDF) - Tyco Electronics

4-644465-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics
Numer części 4-644465-1
Pobierz  4-644465-1 Pobierz

Rozmiar pliku   113.88 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG

4-644465-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
4-644465-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics

Numer części 4-644465-1
Pobierz  4-644465-1 Click to download

Rozmiar pliku   113.88 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG

4-644465-1 Arkusz danych (HTML) - Tyco Electronics

4-644465-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics



Podobny numer części - 4-644465-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
4-644456-0 MACOM-4-644456-0 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-1 MACOM-4-644456-1 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-2 MACOM-4-644456-2 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-3 MACOM-4-644456-3 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
4-644456-4 MACOM-4-644456-4 Datasheet
188Kb / 1P
   MTA-100 HEADER ASSEMBLY,NARROW, 0.25 SQUARE STRAIGHT POST, TIN PLATED
More results


Podobny opis - 4-644465-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
644807 MACOM-644807 Datasheet
128Kb / 1P
   MTA-156 POSTED CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG
3-640426-2 MACOM-3-640426-2 Datasheet
134Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG, STANDARD
644878 MACOM-644878 Datasheet
139Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY 18 AWG, STANDARD, TAPE MOUNTED
644860 MACOM-644860 Datasheet
113Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG, UL94V-0, SPECIAL
640431 MACOM-640431 Datasheet
130Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSMBLY, 18 AWG, STANDARD
641170 MACOM-641170 Datasheet
129Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 22 AWG, STANDARD
641149 MACOM-641149 Datasheet
130Kb / 1P
   MTA-156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD
644814 MACOM-644814 Datasheet
129Kb / 1P
   MTA-156 POSTED CONNECTOR ASSEMBLY, 22 AWG
640432 MACOM-640432 Datasheet
140Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD
640430 MACOM-640430 Datasheet
136Kb / 1P
   MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 26 AWG, STANDARD
More results




O Tyco Electronics


Tyco Electronics był wiodącym dostawcą komponentów elektronicznych, rozwiązań sieciowych i systemów bezprzewodowych. Firma została pierwotnie założona w 1999 r. Jako Tyco International, a później została przemianowana na Tyco Electronics w 2007 roku. Tyco Electronics miał globalną obecność, z operacją w ponad 50 krajach i sile roboczej około 20 000 pracowników.

Firma zapewniła szeroką gamę produktów i usług, w tym złącza, sztafety, rozwiązania do zarządzania energią, urządzenia ochrony obwodów i inne komponenty elektroniczne dla różnych branż, w tym elektroniki motoryzacyjnej, komunikacyjnej, medycznej, przemysłowej i konsumpcyjnej. Tyco Electronics był znany z koncentrowania się na jakości, niezawodności i innowacji i został uznany za lidera w branży elektronicznej.

W 2012 r. Tyco Electronics został nabyty przez TE Connectivity, wiodącego dostawcę rozwiązań łączności i czujników. Przejęcie pomogło łączność TE w rozszerzeniu portfela produktów i ofert w branży elektronicznej i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na rynku. Tyco Electronics jest teraz spółką zależną od łączności TE i nadal zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi dla swoich klientów.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com