Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3-1462039-7 Arkusz danych (PDF) - Tyco Electronics

3-1462039-7 Datasheet PDF - Tyco Electronics
Numer części 3-1462039-7
Pobierz  3-1462039-7 Pobierz

Rozmiar pliku   2614.37 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis IM Relay

3-1462039-7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
3-1462039-7 Datasheet PDF - Tyco Electronics

Numer części 3-1462039-7
Pobierz  3-1462039-7 Click to download

Rozmiar pliku   2614.37 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis IM Relay

3-1462039-7 Arkusz danych (HTML) - Tyco Electronics

3-1462039-7 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 3-1462039-7 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 3-1462039-7 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 3-1462039-7 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 3-1462039-7 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 3-1462039-7 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics

3-1462039-7 Szczegóły Produktu

Slim line AND low profile 2 pole telecom/signal relay, polarized Through Hole Types (THT), standard version with 5.08 mm, narrow version with 3.2 mm between the terminal rows or Surface Mount Type (SMT)

Features
- Telecom/signal relay (dry circuit, test access, ringing)
- Slim line10 x 6 mm, 0.39 x 0.24 inch
- Low profile 5.65 mm, 0.222 inch
- Minimum board-space 60 mm2
- Switching current 2 A
- 2 changeover contacts (2 form C / DPDT)
- Bifurcated contacts, gold plated
- High sensitivity results in low nominal power consumption
    140 mW for non latching
    100 mW for latching version
- High surge capability (1.2/50 µs and 10/700 µs) meets Bellcore GR 1089, FCC Part 68 and ITU-T K20
    ≥ 1500 V between open contacts
    ≥ 2500 V between coil and contacts
- High mechanical shock resistance
    up to 300 G functional
    up to 500 G survival

Typical applications:
- Communications equipment Linecard application – analog, ISDN, xDSL, PABX Voice over IP
- Office and business equipment
- Measurement and control equipment
- Consumer electronics Set top boxes, HiFi
- Medical equipment




Podobny numer części - 3-1462039-7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
3-1462039-7 MACOM-3-1462039-7 Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
More results


Podobny opis - 3-1462039-7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
IM48GR MACOM-IM48GR Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
logo
TE Connectivity Ltd
ENG_CD_1462037-1_C2 TEC-ENG_CD_1462037-1_C2 Datasheet
432Kb / 6P
   IM-Relay Marking
logo
Tyco Electronics
1486937 MACOM-1486937 Datasheet
23Kb / 1P
   IM Relay SMT Gull Wings Dimension
logo
PIC GmbH
MS-328-5 PIC-MS-328-5_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
MS-332-6 PIC-MS-332-6_14 Datasheet
344Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
MS-332-5 PIC-MS-332-5_14 Datasheet
343Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
logo
List of Unclassifed Man...
ADT-2593-MF-SMA-02 ETC2-ADT-2593-MF-SMA-02 Datasheet
45Kb / 1P
   Im-Series Adapters
logo
PIC GmbH
MS-313-3 PIC-MS-313-3 Datasheet
158Kb / 2P
   Weltkleinster Reedsensor im
MS-328-3 PIC-MS-328-3_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Standard-Reedsensor im
MS-328-6 PIC-MS-328-6_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
More results




O Tyco Electronics


Tyco Electronics był wiodącym dostawcą komponentów elektronicznych, rozwiązań sieciowych i systemów bezprzewodowych. Firma została pierwotnie założona w 1999 r. Jako Tyco International, a później została przemianowana na Tyco Electronics w 2007 roku. Tyco Electronics miał globalną obecność, z operacją w ponad 50 krajach i sile roboczej około 20 000 pracowników.

Firma zapewniła szeroką gamę produktów i usług, w tym złącza, sztafety, rozwiązania do zarządzania energią, urządzenia ochrony obwodów i inne komponenty elektroniczne dla różnych branż, w tym elektroniki motoryzacyjnej, komunikacyjnej, medycznej, przemysłowej i konsumpcyjnej. Tyco Electronics był znany z koncentrowania się na jakości, niezawodności i innowacji i został uznany za lidera w branży elektronicznej.

W 2012 r. Tyco Electronics został nabyty przez TE Connectivity, wiodącego dostawcę rozwiązań łączności i czujników. Przejęcie pomogło łączność TE w rozszerzeniu portfela produktów i ofert w branży elektronicznej i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na rynku. Tyco Electronics jest teraz spółką zależną od łączności TE i nadal zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi dla swoich klientów.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com