Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PZU2.7DB2/DG Arkusz danych (PDF) - NXP Semiconductors

PZU2.7DB2/DG Datasheet PDF - NXP Semiconductors
Numer części PZU2.7DB2/DG
Pobierz  PZU2.7DB2/DG Pobierz

Rozmiar pliku   124.1 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  NXP [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Szczegółowy opis Dual Zener diodes

PZU2.7DB2/DG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PZU2.7DB2/DG Datasheet PDF - NXP Semiconductors

Numer części PZU2.7DB2/DG
Pobierz  PZU2.7DB2/DG Click to download

Rozmiar pliku   124.1 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  NXP [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Szczegółowy opis Dual Zener diodes

PZU2.7DB2/DG Arkusz danych (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PZU2.7DB2/DG Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

PZU2.7DB2/DG Szczegóły Produktu

General description

Dual isolated general-purpose Zener diodes in SOT353 (SC-88A) very small

Surface-Mounted Device (SMD) standard plastic and dark-green plastic packages.



Features

Non-repetitive peak reverse power dissipation: PZSM = 40 W

Total power dissipation: Ptot ≤ 250 mW

Tolerance series: B2: approximately ±2 %

Wide working voltage range: nominal 2.7 V to 24 V

Dual isolated diodes configuration

Small standard plastic package suitable for surface-mounted design

Small dark-green, halogen-free plastic package suitable for surface-mounted design

AEC-Q101 qualified



Applications

General regulation functions




Podobny numer części - PZU2.7DB2/DG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PZU2.7DB2/DG NXP-PZU2.7DB2/DG Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU2.7DB2/DG NEXPERIA-PZU2.7DB2/DG Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
More results


Podobny opis - PZU2.7DB2/DG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PZU30DB2 NXP-PZU30DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
PZUXDB2 NXP-PZUXDB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
BZB84-C20 NXP-BZB84-C20 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
PZU10DB2 NXP-PZU10DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
BZB84_SER NEXPERIA-BZB84_SER Datasheet
2Mb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03 - 9 June 2009
logo
NXP Semiconductors
BZB84 NXP-BZB84 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
logo
General Semiconductor
AZ23-C2V7 GE-AZ23-C2V7 Datasheet
387Kb / 8P
   DUAL ZENER DIODES
logo
Nexperia B.V. All right...
PZUXDB2_SER NEXPERIA-PZUXDB2_SER Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
logo
NXP Semiconductors
BZB84-B3V0 NXP-BZB84-B3V0 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
CD74ACT573M NXP-CD74ACT573M Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
More results




O NXP Semiconductors


NXP Semiconductors to publicznie notowana międzynarodowa firma, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę półprzewodników i zintegrowanych obwodów dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, przemysłowych, komunikacyjnych i konsumenckich.

Firma została założona w 2006 roku i ma siedzibę w Eindhoven w Holandii.

NXP oferuje szerokie portfolio produktów, w tym między innymi mikrokontrolery, mikroprocesory, bezpieczne układy uwierzytelniające, systemy zarządzania energią, RF i komponenty mikrofalowe oraz rozwiązania czujników.

Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, bezpieczne i niezawodne, i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w systemach motoryzacyjnych, automatyzacji i kontroli przemysłowej, inteligentnych domach i budynkach oraz podłączonych urządzeniach.

NXP jest poświęcony innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com