Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTA1276 Arkusz danych (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1276 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Numer części KTA1276
Pobierz  KTA1276 Pobierz

Rozmiar pliku   126.43 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Szczegółowy opis TRANSISTOR (PNP)

KTA1276 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
KTA1276 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

Numer części KTA1276
Pobierz  KTA1276 Click to download

Rozmiar pliku   126.43 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Szczegółowy opis TRANSISTOR (PNP)

KTA1276 Arkusz danych (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1276 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1276 Szczegóły Produktu

FEATURES
    Power dissipation PCM: 2 W (Tamb=25℃)
    Collector current ICM: -3 A
    Collector-base voltage V(BR)CBO: -30 V
    Operating and storage junction temperature range TJ, Tstg: -55℃ to +150℃




Podobny numer części - KTA1276

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1276 KEC-KTA1276 Datasheet
121Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTA1276 JIANGSU-KTA1276 Datasheet
570Kb / 2P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
KTA1276 DGNJDZ-KTA1276 Datasheet
1Mb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Podobny opis - KTA1276

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com