Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF11N40CT Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF11N40CT Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQPF11N40CT
Pobierz  FQPF11N40CT Pobierz

Rozmiar pliku   709.76 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓

FQPF11N40CT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQPF11N40CT Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF11N40CT
Pobierz  FQPF11N40CT Click to download

Rozmiar pliku   709.76 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓

FQPF11N40CT Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF11N40CT Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQPF11N40CT Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FQPF11N40CT Szczegóły Produktu

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 10.5 A, 400 V, RDS(on) = 530 mΩ (Max.) @ VGS = 10 V, ID = 5.25 A
• Low Gate Charge (Typ. 28 nC)
• Low Crss (Typ. 85 pF)
• 100% Avalanche Tested




Podobny numer części - FQPF11N40CT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF11N40C FAIRCHILD-FQPF11N40C Datasheet
709Kb / 10P
   FQP11N40C / FQPF11N40C N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF11N40C ISC-FQPF11N40C Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF11N40C FAIRCHILD-FQPF11N40C_08 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Podobny opis - FQPF11N40CT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB11N40CTM FAIRCHILD-FQB11N40CTM Datasheet
977Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQP11N40C FAIRCHILD-FQP11N40C Datasheet
709Kb / 10P
   FQP11N40C / FQPF11N40C N-Channel QFET짰 MOSFET 400 V, 10.5 A, 530 m廓
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQD17P06TF FAIRCHILD-FQD17P06TF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
FQD10N20LTM FAIRCHILD-FQD10N20LTM Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m廓
FQB19N20LTM FAIRCHILD-FQB19N20LTM Datasheet
868Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 21 A, 140 m廓
FQD4P40TM FAIRCHILD-FQD4P40TM Datasheet
917Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -400 V, -2.7 A, 3.1 廓
FQB50N06LTM FAIRCHILD-FQB50N06LTM Datasheet
836Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 52.4 A, 21 m廓
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com