Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF6N80C Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N80C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQPF6N80C
Pobierz  FQPF6N80C Pobierz

Rozmiar pliku   1018.14 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5

FQPF6N80C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQPF6N80C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF6N80C
Pobierz  FQPF6N80C Click to download

Rozmiar pliku   1018.14 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5

FQPF6N80C Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N80C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N80C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FQPF6N80C Szczegóły Produktu

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, active power factor correction (PFC), and electronic lamp ballasts.

Features
• 5.5 A, 800 V, RDS(on) = 2.5 Ω (Max.) @ VGS = 10 V, ID = 2.75 A
• Low Gate Charge (Typ. 21 nC)
• Low Crss (Typ. 8 pF)
• 100% Avalanche Tested




Podobny numer części - FQPF6N80C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N80C FAIRCHILD-FQPF6N80C Datasheet
889Kb / 10P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80C FAIRCHILD-FQPF6N80C Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Podobny opis - FQPF6N80C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
FQD5N15TM FAIRCHILD-FQD5N15TM Datasheet
846Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 150 V, 4.3 A, 800 m廓
FQA10N80C-F109 FAIRCHILD-FQA10N80C-F109 Datasheet
435Kb / 8P
   FQA10N80C_F109 N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 10 A, 1.1 廓
FQPF6N90CT FAIRCHILD-FQPF6N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3 廓
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQA8N90C-F109 FAIRCHILD-FQA8N90C-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 8 A, 1.9 廓
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com