Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM4T23AY Arkusz danych (PDF) - STMicroelectronics

SM4T23AY Datasheet PDF - STMicroelectronics
Numer części SM4T23AY
Pobierz  SM4T23AY Pobierz

Rozmiar pliku   237.1 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Szczegółowy opis Automotive 400 W Transil

SM4T23AY Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SM4T23AY Datasheet PDF - STMicroelectronics

Numer części SM4T23AY
Pobierz  SM4T23AY Click to download

Rozmiar pliku   237.1 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Szczegółowy opis Automotive 400 W Transil

SM4T23AY Arkusz danych (HTML) - STMicroelectronics

Back Button SM4T23AY Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SM4T23AY Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button 

SM4T23AY Szczegóły Produktu

Description
The SM4TY Transil series has been designed to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO 7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO 10605.

Features
• Peak pulse power:
    – 400 W (10/1000 µs)
    – 2.3 kW (8/20 µs)
• Stand-off voltage range: from 5 V to 70 V
• Unidirectional and bidirectional types
• Low leakage current:
    – 0.2 µA at 25 °C
    – 1 µA at 85 °C
• Operating Tj max: 150 °C
• High power capability at Tjmax:
    – 270 W (10/1000 µs)
• JEDEC registered package outline
• Resin meets UL 94, V0
• AEC-Q101 qualified




Podobny numer części - SM4T23AY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
SM4T23AY STMICROELECTRONICS-SM4T23AY Datasheet
642Kb / 14P
   Automotive 400 W TVS in SMA
Rev 5 - January 2022
SM4T23AYCAY STMICROELECTRONICS-SM4T23AYCAY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
More results


Podobny opis - SM4T23AY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
SM4T28AY STMICROELECTRONICS-SM4T28AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T6V7AY STMICROELECTRONICS-SM4T6V7AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T18CAY STMICROELECTRONICS-SM4T18CAY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T33CAY STMICROELECTRONICS-SM4T33CAY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM15T39CAY STMICROELECTRONICS-SM15T39CAY Datasheet
227Kb / 12P
   Automotive 1500 W Transil
SM6T6V8CAY STMICROELECTRONICS-SM6T6V8CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T36CAY STMICROELECTRONICS-SM6T36CAY Datasheet
228Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T68CAY STMICROELECTRONICS-SM6T68CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T56CAY STMICROELECTRONICS-SM6T56CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T39CAY STMICROELECTRONICS-SM6T39CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil?
More results




O STMicroelectronics


Stmicroelectronics to międzynarodowy producent elektroniki i półprzewodników z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, czujniki, wzmacniacze energetyczne i obwody zintegrowane dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.

Założona w 1987 r. Stmicroelectronics prowadzi działalność w ponad 100 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com