Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM6T10A-E35B Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

SM6T10A-E35B Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części SM6T10A-E35B
Pobierz  SM6T10A-E35B Pobierz

Rozmiar pliku   128.24 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

SM6T10A-E35B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SM6T10A-E35B Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części SM6T10A-E35B
Pobierz  SM6T10A-E35B Click to download

Rozmiar pliku   128.24 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

SM6T10A-E35B Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

SM6T10A-E35B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SM6T10A-E35B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SM6T10A-E35B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SM6T10A-E35B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SM6T10A-E35B Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SM6T10A-E35B Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

SM6T10A-E35B Szczegóły Produktu

FEATURES
• Low profile package
• Ideal for automated placement
• Glass passivated chip junction
• 600 W peak pulse power capability with a 10/1000 µs waveform
• Available in uni-directional and bi-directional
• Excellent clamping capability
• Low inductance
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Solder dip 260 °C, 40 s
• Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC

TYPICAL APPLICATIONS
    Use in sensitive electronics protection against voltage transients induced by inductive load switching and lighting on ICs, MOSFET, signal lines of sensor units for consumer, computer, industrial, automotive and telecommunication.




Podobny numer części - SM6T10A-E35B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SM6T10A-E35B VISHAY-SM6T10A-E35B Datasheet
128Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
More results


Podobny opis - SM6T10A-E35B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
MSP3V3 VISHAY-MSP3V3_10 Datasheet
84Kb / 4P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 23-Apr-10
SM15T36CA-E3 VISHAY-SM15T36CA-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
1.5SMC250A-E3 VISHAY-1.5SMC250A-E3 Datasheet
109Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Dec-12
SMP3V3 VISHAY-SMP3V3_13 Datasheet
91Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Dec-12
SMAJ18CA-E3 VISHAY-SMAJ18CA-E3 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Sep-12
SMCJ64CA-E3 VISHAY-SMCJ64CA-E3 Datasheet
114Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-Dec-13
SM15T39A-E3 VISHAY-SM15T39A-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
TGL41-6.8 VISHAY-TGL41-6.8 Datasheet
66Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
03-May-02
1.5SMC43CA VISHAY-1.5SMC43CA Datasheet
47Kb / 3P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
31-Jul-03
P4SMA440A-E3 VISHAY-P4SMA440A-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-12
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com