Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UCR8PML-TF3-T Arkusz danych (PDF) - Unisonic Technologies

UCR8PML-TF3-T Datasheet PDF - Unisonic Technologies
Numer części UCR8PML-TF3-T
Pobierz  UCR8PML-TF3-T Pobierz

Rozmiar pliku   180.6 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies
Szczegółowy opis 8A TRIAC

UCR8PML-TF3-T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
UCR8PML-TF3-T Datasheet PDF - Unisonic Technologies

Numer części UCR8PML-TF3-T
Pobierz  UCR8PML-TF3-T Click to download

Rozmiar pliku   180.6 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies
Szczegółowy opis 8A TRIAC

UCR8PML-TF3-T Arkusz danych (HTML) - Unisonic Technologies

UCR8PML-TF3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UCR8PML-TF3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UCR8PML-TF3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies



Podobny numer części - UCR8PML-TF3-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
UCR ROHM-UCR Datasheet
550Kb / 8P
   Thick film low ohmic chip resistors for current detection
UCR01 ROHM-UCR01 Datasheet
147Kb / 4P
   Fixed Thick Film Low Ohmic Chip Resistors For Current Detection
UCR01MVPFLFL ROHM-UCR01MVPFLFL Datasheet
147Kb / 4P
   Fixed Thick Film Low Ohmic Chip Resistors For Current Detection
UCR01MVPFLFS ROHM-UCR01MVPFLFS Datasheet
147Kb / 4P
   Fixed Thick Film Low Ohmic Chip Resistors For Current Detection
UCR01MVPFLJL ROHM-UCR01MVPFLJL Datasheet
147Kb / 4P
   Fixed Thick Film Low Ohmic Chip Resistors For Current Detection
More results


Podobny opis - UCR8PML-TF3-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
BCR8FM-14LB RENESAS-BCR8FM-14LB_17 Datasheet
823Kb / 9P
   700V - 8A - Triac
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HST08 HSMC-HST08 Datasheet
130Kb / 4P
   TRIAC 600V,8A
logo
NEC
AC08DGM NEC-AC08DGM Datasheet
688Kb / 6P
   8A MOLD TRIAC
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HTX8-600 SEMIHOW-HTX8-600 Datasheet
267Kb / 6P
   600V 8A TRIAC
logo
Renesas Technology Corp
BCR8LM-12LA RENESAS-BCR8LM-12LA Datasheet
138Kb / 7P
   600V - 8A - Triac
BCR8FM-16LB RENESAS-BCR8FM-16LB Datasheet
792Kb / 8P
   800V - 8A - Triac
logo
STMicroelectronics
T820W STMICROELECTRONICS-T820W_04 Datasheet
63Kb / 5P
   8A SNUBBERLESSTM TRIAC
logo
Renesas Technology Corp
BCR8FM-20LA RENESAS-BCR8FM-20LA Datasheet
779Kb / 8P
   1000V - 8A - Triac
logo
Sanken electric
TM841M-L SANKEN-TM841M-L Datasheet
58Kb / 2P
   TO-220 8A Triac
TM841S-L SANKEN-TM841S-L Datasheet
59Kb / 2P
   TO-220F 8A Triac
More results




O Unisonic Technologies


Unisonic Technologies to tajwańska firma półprzewodników, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży zarządzania energią oraz analogowym zintegrowanym obwodom (ICS). Firma została założona w 1980 roku i ma globalną obecność, z biurami i obiektami w Azji, Europie i obu Amerykach.

Technologie UNISINIC zapewnia szeroką gamę produktów i rozwiązań, w tym ICS zarządzania energią, liniowe regulatory napięcia i układy układu sterującego silnikiem. Produkty firmy są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w elektronice użytkowej, motoryzacyjnej, przemysłowej i telekomunikacyjnej. Unisisic Technologies jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii zarządzania energią i zdolności do zapewnienia klientom wysokowydajnych i opłacalnych rozwiązań.

W ostatnich latach Unisonic Technologies rozszerzył swój portfolio produktów i oferty o rozwiązania dla Internetu rzeczy (IoT) i inteligentnych rynków energii. Firma jest zaangażowana w innowacje, badania i rozwój oraz aktywnie angażuje się w rozwój nowych technologii i rozwiązań dla przemysłu półprzewodnikowego. Unisonic Technologies jest uznanym liderem na rynku zarządzania energią i analogową ICS oraz nadal zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi dla swoich klientów.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com