Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PCS2I2309NZ Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

PCS2I2309NZ Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części PCS2I2309NZ
Pobierz  PCS2I2309NZ Pobierz

Rozmiar pliku   110.01 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 3.3 V 1:9 Clock Buffer

PCS2I2309NZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PCS2I2309NZ Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części PCS2I2309NZ
Pobierz  PCS2I2309NZ Click to download

Rozmiar pliku   110.01 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 3.3 V 1:9 Clock Buffer

PCS2I2309NZ Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor

PCS2I2309NZ Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor PCS2I2309NZ Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor PCS2I2309NZ Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor PCS2I2309NZ Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor PCS2I2309NZ Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor PCS2I2309NZ Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor



Podobny numer części - PCS2I2309NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PulseCore Semiconductor
PCS2I2309NZF-16-SR PULSECORE-PCS2I2309NZF-16-SR Datasheet
391Kb / 9P
   Nine Output 3.3V Buffer
PCS2I2309NZF-16-SR PULSECORE-PCS2I2309NZF-16-SR Datasheet
320Kb / 8P
   3.3V 1:9 Clock Buffer
PCS2I2309NZF-16-ST PULSECORE-PCS2I2309NZF-16-ST Datasheet
391Kb / 9P
   Nine Output 3.3V Buffer
PCS2I2309NZF-16-ST PULSECORE-PCS2I2309NZF-16-ST Datasheet
320Kb / 8P
   3.3V 1:9 Clock Buffer
PCS2I2309NZG-16-SR PULSECORE-PCS2I2309NZG-16-SR Datasheet
391Kb / 9P
   Nine Output 3.3V Buffer
More results


Podobny opis - PCS2I2309NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
PCS2P2309NZ ONSEMI-PCS2P2309NZ Datasheet
104Kb / 6P
   3.3 V 1:9 Clock Buffer
August, 2011 ??Rev. P2
logo
NXP Semiconductors
PCK9447 PHILIPS-PCK9447 Datasheet
92Kb / 17P
   3.3 V/2.5 V 1 : 9 LVCMOS clock fan-out buffer
Rev. 01-13 October 2005
logo
Renesas Technology Corp
MPC9448 RENESAS-MPC9448 Datasheet
393Kb / 14P
   3.3 V/2.5 V LVCMOS 1:12 Clock Fanout Buffer
2019
logo
PulseCore Semiconductor
PCS2P2309NZ PULSECORE-PCS2P2309NZ_1 Datasheet
320Kb / 8P
   3.3V 1:9 Clock Buffer
logo
ON Semiconductor
NB3L553 ONSEMI-NB3L553 Datasheet
74Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V / 5.0 V 1:4 Clock Fanout Buffer
March, 2006 ??Rev. 0
NB2305A ONSEMI-NB2305A_15 Datasheet
89Kb / 8P
   3.3 V Zero Delay Clock Buffer
May, 2015 ??Rev. 11
NB2305A ONSEMI-NB2305A Datasheet
133Kb / 8P
   3.3 V Zero Delay Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 5
NB2309A ONSEMI-NB2309A_15 Datasheet
89Kb / 9P
   3.3 V Zero Delay Clock Buffer
May, 2015 ??Rev. 11
MC100LVEL37 ONSEMI-MC100LVEL37_16 Datasheet
152Kb / 7P
   3.3 V ECL Clock Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 7
NB2304A ONSEMI-NB2304A_10 Datasheet
155Kb / 7P
   3.3 V Zero Delay Clock Buffer
October, 2010 -- Rev. 9
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com