Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD10N20LZ Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD10N20LZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDD10N20LZ
Pobierz  FDD10N20LZ Pobierz

Rozmiar pliku   615.61 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Uninterruptible Power Supply

FDD10N20LZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD10N20LZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD10N20LZ
Pobierz  FDD10N20LZ Click to download

Rozmiar pliku   615.61 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Uninterruptible Power Supply

FDD10N20LZ Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD10N20LZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD10N20LZ Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDD10N20LZ Szczegóły Produktu

Description
UniFETTM MOSFET is Fairchild Semiconductor’s high voltage MOSFET family based on planar stripe and DMOS technology. This MOSFET is tailored to reduce on-state resistance, and to provide better switching performance and higher avalanche energy strength. This device family is suitable for switching power converter applications such as power factor correction (PFC), flat panel display (FPD) TV power, ATX and electronic lamp ballasts.

Features
• RDS(on) = 300 mΩ (Typ.) @ VGS = 10 V, ID = 3.8 A
• Low Gate Charge (Typ. 12 nC)
• Low Crss (Typ. 11 pF)
• 100% Avalanche Tested
• Improved dv/dt Capability
• ESD Improved Capability
• RoHS Compliant

Applications
• Lighting
• Uninterruptible Power Supply
• AC-DC Power Supply




Podobny numer części - FDD10N20LZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD10N20LZ ISC-FDD10N20LZ Datasheet
358Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FDD10N20LZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ultralife Corporation.
EL8000-UPS ULTRALIFE-EL8000-UPS Datasheet
3Mb / 2P
   Uninterruptible Power Supply
Rev 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8N50NZ FAIRCHILD-FDD8N50NZ Datasheet
612Kb / 8P
   Uninterruptible Power Supply
logo
IXYS Corporation
IXA37IF1200HJ IXYS-IXA37IF1200HJ Datasheet
150Kb / 6P
   Uninterruptible power supply
logo
International Rectifier
IRLS3034-7PPBF IRF-IRLS3034-7PPBF_15 Datasheet
331Kb / 9P
   Uninterruptible Power Supply
logo
PHOENIX CONTACT
107563 PHOENIX-107563 Datasheet
925Kb / 34P
   Uninterruptible power supply
2018-05-02
logo
Murata Power Solutions ...
SP1650 MURATA-PS-SP1650 Datasheet
84Kb / 1P
   CATV Uninterruptible Power Supply
logo
PHOENIX CONTACT
2905909 PHOENIX-2905909 Datasheet
115Kb / 9P
   Uninterruptible power supply -TRIOUPS-
09/12/2020
2905908 PHOENIX-2905908 Datasheet
116Kb / 9P
   Uninterruptible power supply -TRIOUPS-
09/12/2020
logo
Omron Electronics LLC
BY75SW OMRON-BY75SW Datasheet
2Mb / 70P
   Uninterruptible Power Supply (UPS)
logo
Murata Power Solutions ...
SP1490 MURATA-PS-SP1490 Datasheet
67Kb / 1P
   Telephony / CATV Uninterruptible Power Supply
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com