Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF630N Arkusz danych (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF630N Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Numer części IRF630N
Pobierz  IRF630N Pobierz

Rozmiar pliku   1587.17 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Szczegółowy opis Fast Switching Speed

IRF630N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IRF630N Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części IRF630N
Pobierz  IRF630N Click to download

Rozmiar pliku   1587.17 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Szczegółowy opis Fast Switching Speed

IRF630N Arkusz danych (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF630N Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF630N Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF630N Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
● Drain Current –ID=9.3A@ TC=25℃
● Drain Source Voltage-
   : VDSS= 200V(Min)
● Static Drain-Source On-Resistance
   : RDS(on) = 0.3Ω(Max)
● Fast Switching Speed
● Low Drive Requirement

APPLICATIONS
● This device is n-channel, enhancement mode, power MOSFET designed especially for high power, high speed applications, such as switching power supplies,UPS, AC and DC motor controls, relay and solenoid drivers and high energy pulse circuits.




Podobny numer części - IRF630N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF630N IRF-IRF630N Datasheet
155Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.30ohm, Id=9.3A)
logo
Fairchild Semiconductor
IRF630N FAIRCHILD-IRF630N Datasheet
209Kb / 11P
   N-Channel Power MOSFETs 200V, 9.3A, 0.30?
logo
International Rectifier
IRF630N IRF-IRF630N Datasheet
240Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
logo
TRANSYS Electronics Lim...
IRF630N TEL-IRF630N Datasheet
173Kb / 2P
   Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF630N ISC-IRF630N Datasheet
119Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - IRF630N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Surge Components
1N3004W SURGE-1N3004W Datasheet
393Kb / 3P
   fast switching speed
logo
Pan Jit International I...
SS0130UFN2B PANJIT-SS0130UFN2B Datasheet
96Kb / 5P
   Fast switching speed
logo
Diodes Incorporated
BAW101-7 DIODES-BAW101-7 Datasheet
79Kb / 4P
   Fast Switching Speed
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MMBD4448AQW WINNERJOIN-MMBD4448AQW Datasheet
133Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1879 ISC-2SK1879 Datasheet
60Kb / 2P
   Fast Switching Speed
4N90 ISC-4N90 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
6N25 ISC-6N25 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
8N90 ISC-8N90 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching Speed
9N40 ISC-9N40 Datasheet
67Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Nanjing International G...
BAV19WS DGNJDZ-BAV19WS Datasheet
100Kb / 3P
   Fast switching speed
BAV23A DGNJDZ-BAV23A Datasheet
308Kb / 1P
   Fast Switching Speed
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com