Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SMAJ300A Arkusz danych (PDF) - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ300A Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD
Numer części SMAJ300A
Pobierz  SMAJ300A Pobierz

Rozmiar pliku   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Strona internetowa  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Szczegółowy opis SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ300A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SMAJ300A Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD

Numer części SMAJ300A
Pobierz  SMAJ300A Click to download

Rozmiar pliku   787.73 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Strona internetowa  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
Szczegółowy opis SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE

SMAJ300A Arkusz danych (HTML) - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ300A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ300A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ300A Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ300A Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAJ300A Datasheet HTML 5Page - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAJ300A Szczegóły Produktu

VOLTAGE RANGE: 5.0 - 440 V

POWER: 400Watts



Features

• Glass Passivated Die Construction

• Uni- and Bi-Directional Versions Available

• Excellent Clamping Capability

• Fast Response Time

• Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0



 




Podobny numer części - SMAJ300A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Littelfuse
SMAJ300A LITTELFUSE-SMAJ300A Datasheet
174Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 400W Surface Mount Transient Voltage Supressors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMAJ300A SECOS-SMAJ300A Datasheet
554Kb / 4P
   Peak Power Surface Mount TVS
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ300A SOCAY-SMAJ300A Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Formosa MS
SMAJ300A FORMOSA-SMAJ300A Datasheet
864Kb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SMAJ300A SAMYANG-SMAJ300A Datasheet
2Mb / 6P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results


Podobny opis - SMAJ300A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMAJ70CA SUNMATE-SMAJ70CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ75CA SUNMATE-SMAJ75CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ250CA SUNMATE-SMAJ250CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ400CA SUNMATE-SMAJ400CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ130CA SUNMATE-SMAFJ130CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ210A SUNMATE-SMAFJ210A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250A SUNMATE-SMAFJ250A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250CA SUNMATE-SMAFJ250CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ350CA SUNMATE-SMAFJ350CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ10CA SUNMATE-SMAJ10CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ6.8A SUNMATE-SMAJ6.8A Datasheet
201Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com