Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDC6000NZ Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC6000NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDC6000NZ
Pobierz  FDC6000NZ Pobierz

Rozmiar pliku   174.69 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDC6000NZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDC6000NZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDC6000NZ
Pobierz  FDC6000NZ Click to download

Rozmiar pliku   174.69 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET

FDC6000NZ Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC6000NZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6000NZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6000NZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6000NZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC6000NZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC6000NZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC6000NZ Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FDC6000NZ Szczegóły Produktu

General Description
This N-Channel 2.5V specified MOSFET is a rugged gate version of Fairchilds Semiconductor’s advanced PowerTrench process. It has been optimized for power management applications with a wide range of gate drive voltage (2.5V – 12V). Packaged in FLMP SSOT-6, the RDS(ON) and thermal properties of the device are optimized for battery power management applications.

Features
• 6.5 A, 20 V RDS(ON) = 20 mΩ @ VGS = 4.5 V RDS(ON) = 28 mΩ @ VGS = 2.5 V
• ESD protection diode (note 3)
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
• FLMP SSOT-6 package: Enhanced thermal performance in industry-standard package size

Applications
• Battery management/Charger Application
• Load switch




Podobny numer części - FDC6000NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
FDC60 ETC1-FDC60 Datasheet
92Kb / 2P
   60 WATTS OUTPUT POWER
logo
Astrodyne Corporation
FDC60 ASTRODYNE-FDC60 Datasheet
291Kb / 3P
   Isolated and Regulated 60 WATT Modular DC/DC Converters
logo
List of Unclassifed Man...
FDC60-12D05 ETC1-FDC60-12D05 Datasheet
92Kb / 2P
   60 WATTS OUTPUT POWER
logo
Astrodyne Corporation
FDC60-12D05 ASTRODYNE-FDC60-12D05 Datasheet
291Kb / 3P
   Isolated and Regulated 60 WATT Modular DC/DC Converters
FDC60-12D05 ASTRODYNE-FDC60-12D05 Datasheet
193Kb / 3P
   Isolated and Regulated 60 WATT Modular DC/DC Converters
More results


Podobny opis - FDC6000NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDR8305N FAIRCHILD-FDR8305N Datasheet
215Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6814 FAIRCHILD-FDS6814 Datasheet
230Kb / 6P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDW2501NZ FAIRCHILD-FDW2501NZ Datasheet
92Kb / 6P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW9926A FAIRCHILD-FDW9926A Datasheet
117Kb / 5P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2601NZ FAIRCHILD-FDW2601NZ_08 Datasheet
719Kb / 11P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2501NZ FAIRCHILD-FDW2501NZ_02 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS9926A FAIRCHILD-FDS9926A_03 Datasheet
117Kb / 5P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2512NZ FAIRCHILD-FDW2512NZ Datasheet
269Kb / 11P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2501NZ FAIRCHILD-FDW2501NZ_08 Datasheet
229Kb / 5P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2511NZ FAIRCHILD-FDW2511NZ Datasheet
267Kb / 11P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com