Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDC6420C Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC6420C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDC6420C
Pobierz  FDC6420C Pobierz

Rozmiar pliku   102.58 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs

FDC6420C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDC6420C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDC6420C
Pobierz  FDC6420C Click to download

Rozmiar pliku   102.58 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs

FDC6420C Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC6420C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6420C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6420C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6420C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC6420C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC6420C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC6420C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC6420C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDC6420C Szczegóły Produktu

General Description

These N & P-Channel MOSFETs are produced using Fairchild Semiconductor’s advanced  PowerTrench process that has been especially tailored to minimize on-state resistance and yet maintain superior switching performance.



Features

·  Q13.0 A, 20V. RDS(ON)= 70 mW@ VGS= 4.5 V

                      RDS(ON)= 95 mW@ VGS= 2.5 V

·  Q2–2.2 A, 20V. RDS(ON)= 125 mW@ VGS= –4.5 V

                       RDS(ON)= 190 mW@ VGS= –2.5 V

·  Low gate charge

·  High performance trench technology for extremely low RDS(ON).

·  SuperSOT –6 package: small footprint (72% smaller than SO-8); low profile (1mm thick).




Podobny numer części - FDC6420C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC6420C-NL VBSEMI-FDC6420C-NL Datasheet
1Mb / 10P
   N- and P-Channel V (D-S) MOSFET
More results


Podobny opis - FDC6420C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6335N FAIRCHILD-FDG6335N Datasheet
66Kb / 5P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDG6332C FAIRCHILD-FDG6332C Datasheet
93Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDR8702H KEXIN-KDR8702H Datasheet
78Kb / 3P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDR8702H FAIRCHILD-FDR8702H Datasheet
200Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFET
FDC6333C FAIRCHILD-FDC6333C Datasheet
98Kb / 8P
   30V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDS8333C FAIRCHILD-FDS8333C Datasheet
134Kb / 8P
   30V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK2116NP FS-FTK2116NP Datasheet
1Mb / 6P
   20V N P Dual Channel MOSFETs
FTK2116DFN22 FS-FTK2116DFN22 Datasheet
859Kb / 6P
   20V NP Dual Channel MOSFETs
FTK2120NPSOT563 FS-FTK2120NPSOT563 Datasheet
1Mb / 8P
   20V NP Dual Channel MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
FDW262P FAIRCHILD-FDW262P Datasheet
87Kb / 5P
   20V P-Channel PowerTrench MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com