Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

P6KE160CA Arkusz danych (PDF) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE160CA Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Numer części P6KE160CA
Pobierz  P6KE160CA Pobierz

Rozmiar pliku   110.25 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Szczegółowy opis Voltage 6.8V ~ 480V 600 Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS

P6KE160CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
P6KE160CA Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części P6KE160CA
Pobierz  P6KE160CA Click to download

Rozmiar pliku   110.25 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
Szczegółowy opis Voltage 6.8V ~ 480V 600 Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS

P6KE160CA Arkusz danych (HTML) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE160CA Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH P6KE160CA Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH P6KE160CA Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE160CA Szczegóły Produktu

FEATURES
* 600 Watts Surge Capability at 1ms
* Excellent clamping capability
* Low zener impedance
* Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to BV min.
* Typical IR less than 1 A above 10V
* High temperature soldering guaranteed: 260 °C / 10 seconds / .375"(9.5mm) lead length, 5lbs.(2.3kg) tension




Podobny numer części - P6KE160CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P6KE160CA SUNMATE-P6KE160CA Datasheet
648Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR
logo
Pan Jit International I...
P6KE160CA PANJIT-P6KE160CA Datasheet
62Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 600Watt Peak Power 5.0 Watt Steady State)
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
P6KE160CA YFWDIODE-P6KE160CA Datasheet
1,000Kb / 6P
   Transient voltage suppressor power 600 watts
logo
Pan Jit International I...
P6KE160CA PANJIT-P6KE160CA Datasheet
85Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
P6KE160CA SOCAY-P6KE160CA Datasheet
504Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
More results


Podobny opis - P6KE160CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
P6KE6.8 SECOS-P6KE6.8 Datasheet
191Kb / 4P
   600W Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS
1.5KE6.8 SECOS-1.5KE6.8 Datasheet
218Kb / 4P
   VOLTAGE 6.8V ~ 440V 1500W Peak Power / 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
1.5KE SECOS-1.5KE Datasheet
332Kb / 3P
   Voltage 6.8V ~ 550V 1500W Peak Power / 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
1.5KE SECOS-1.5KE_15 Datasheet
332Kb / 3P
   1500W Peak Power 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
P4KES SECOS-P4KES Datasheet
57Kb / 3P
   Voltage 6.8V ~ 440V 400 Peak Power / 1.0W Steady State 400W Peak Power TVS
P4KE6.8 SECOS-P4KE6.8 Datasheet
194Kb / 4P
   400W Peak Power / 1.0W Steady State 400W Peak Power TVS
P6KE SECOS-P6KE_15 Datasheet
110Kb / 3P
   600W Peak Power TVS
SMBJ SECOS-SMBJ Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
SMBJ SECOS-SMBJ_15 Datasheet
79Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
logo
Rectron Semiconductor
TFMBJ RECTRON-TFMBJ Datasheet
1,016Kb / 4P
   GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE)
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com