Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1021R Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

SI1021R Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części SI1021R
Pobierz  SI1021R Pobierz

Rozmiar pliku   158.27 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis P-Channel 60 V (D-S) MOSFET

SI1021R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SI1021R Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części SI1021R
Pobierz  SI1021R Click to download

Rozmiar pliku   158.27 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis P-Channel 60 V (D-S) MOSFET

SI1021R Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

SI1021R Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1021R Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

SI1021R Szczegóły Produktu

• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• TrenchFET® Power MOSFETs
• High-Side Switching
• Low On-Resistance: 4 Ω
• Low Threshold: - 2 V (typ.)
• Fast Switching Speed: 20 ns (typ.)
• Low Input Capacitance: 20 pF (typ.)
• Miniature Package
• ESD Protected: 2000 V
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC




Podobny numer części - SI1021R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1021R VISHAY-SI1021R Datasheet
54Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 01-Jul-02
SI1021R VISHAY-SI1021R Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R VISHAY-SI1021R Datasheet
156Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1021R-T1-E3 VISHAY-SI1021R-T1-E3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
SI1021R-T1-GE3 VISHAY-SI1021R-T1-GE3 Datasheet
95Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. D, 07-Jul-08
More results


Podobny opis - SI1021R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI6459BDQ VISHAY-SI6459BDQ Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-03
logo
Bruckewell Technology L...
MSD30P06 BWTECH-MSD30P06 Datasheet
544Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM90P06-20B ANALOGPOWER-AM90P06-20B Datasheet
367Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM30P06-40D ANALOGPOWER-AM30P06-40D Datasheet
350Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
TP0610K VISHAY-TP0610K_06 Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI3459DV VISHAY-SI3459DV Datasheet
62Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Nov-99
SI6459DQ VISHAY-SI6459DQ Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Nov-99
logo
Analog Power
AM7461P ANALOGPOWER-AM7461P Datasheet
182Kb / 3P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7463P ANALOGPOWER-AM7463P Datasheet
357Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7461DP VISHAY-SI7461DP_05 Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
logo
Analog Power
AM90P06-08P ANALOGPOWER-AM90P06-08P Datasheet
345Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com