Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

R6011KNJ Arkusz danych (PDF) - Rohm

R6011KNJ Datasheet PDF - Rohm
Numer części R6011KNJ
Pobierz  R6011KNJ Pobierz

Rozmiar pliku   2183.43 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Nch 600V 11A Power MOSFET

R6011KNJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
R6011KNJ Datasheet PDF - Rohm

Numer części R6011KNJ
Pobierz  R6011KNJ Click to download

Rozmiar pliku   2183.43 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Nch 600V 11A Power MOSFET

R6011KNJ Arkusz danych (HTML) - Rohm

Back Button R6011KNJ Datasheet HTML 1Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 2Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 3Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 4Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 5Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 6Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 7Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 8Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 9Page - Rohm R6011KNJ Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Podobny numer części - R6011KNJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
R6011KND3 ROHM-R6011KND3 Datasheet
2Mb / 16P
   Nch 600V 11A Power MOSFET
R6011KNX ROHM-R6011KNX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 11A Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
R6011KNX ISC-R6011KNX Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - R6011KNJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
R6011END3 ROHM-R6011END3 Datasheet
2Mb / 16P
   Nch 600V 11A Power MOSFET
R6011KND3 ROHM-R6011KND3 Datasheet
2Mb / 16P
   Nch 600V 11A Power MOSFET
R6011KNX ROHM-R6011KNX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 11A Power MOSFET
R6011ENX ROHM-R6011ENX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 11A Power MOSFET
R6011ENJ ROHM-R6011ENJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 11A Power MOSFET
R6511KND3 ROHM-R6511KND3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 11A Power MOSFET
R5011FNJ ROHM-R5011FNJ Datasheet
3Mb / 14P
   Nch 500V 11A Power MOSFET
R6511END3 ROHM-R6511END3 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 650V 11A Power MOSFET
RF4E110BN ROHM-RF4E110BN Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 30V 11A Middle Power MOSFET
RQ7E110AJ ROHM-RQ7E110AJ Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 30V 11A Middle Power MOSFET
More results




O Rohm


Rohm Semiconductor to japońska firma półprzewodników, która została założona w 1958 roku.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów, w tym zarządzania energią, urządzeniami energetycznymi oraz obwodów zintegrowanych analogowych i mieszanych.

Produkty Rohm są używane w różnych aplikacjach, takich jak elektronika konsumpcyjna, motoryzacyjna, przemysłowa i telekomunikacyjna.

Firma jest znana z koncentracji na technologiach oszczędzania energii i jej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania o niskiej mocy.

Rohm prowadzi działalność w ponad 20 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com