Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

R6030KNZ Arkusz danych (PDF) - Rohm

R6030KNZ Datasheet PDF - Rohm
Numer części R6030KNZ
Pobierz  R6030KNZ Pobierz

Rozmiar pliku   2455.87 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Nch 600V 30A Power MOSFET

R6030KNZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
R6030KNZ Datasheet PDF - Rohm

Numer części R6030KNZ
Pobierz  R6030KNZ Click to download

Rozmiar pliku   2455.87 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis Nch 600V 30A Power MOSFET

R6030KNZ Arkusz danych (HTML) - Rohm

Back Button R6030KNZ Datasheet HTML 1Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 2Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 3Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 4Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 5Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 6Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 7Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 8Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 9Page - Rohm R6030KNZ Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Podobny numer części - R6030KNZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
R6030KNZ ISC-R6030KNZ Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Rohm
R6030KNZ1 ROHM-R6030KNZ1 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
R6030KNZ1 ISC-R6030KNZ1 Datasheet
348Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - R6030KNZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
R6030MNX ROHM-R6030MNX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030ENZ4 ROHM-R6030ENZ4 Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030ENZ1 ROHM-R6030ENZ1 Datasheet
917Kb / 13P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030KNX ROHM-R6030KNX Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030JNZ4 ROHM-R6030JNZ4 Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030ENX ROHM-R6030ENX Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030ENZ ROHM-R6030ENZ Datasheet
945Kb / 13P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030KNZ1 ROHM-R6030KNZ1 Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
R6030JNZ ROHM-R6030JNZ Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 600V 30A Power MOSFET
RS1G300GN ROHM-RS1G300GN Datasheet
1Mb / 12P
   Nch 40V 30A Power MOSFET
More results




O Rohm


Rohm Semiconductor to japońska firma półprzewodników, która została założona w 1958 roku.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów, w tym zarządzania energią, urządzeniami energetycznymi oraz obwodów zintegrowanych analogowych i mieszanych.

Produkty Rohm są używane w różnych aplikacjach, takich jak elektronika konsumpcyjna, motoryzacyjna, przemysłowa i telekomunikacyjna.

Firma jest znana z koncentracji na technologiach oszczędzania energii i jej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania o niskiej mocy.

Rohm prowadzi działalność w ponad 20 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com