Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NTE7142 Arkusz danych (PDF) - NTE Electronics

NTE7142 Datasheet PDF - NTE Electronics
Numer części NTE7142
Pobierz  NTE7142 Pobierz

Rozmiar pliku   27.59 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Integrated Circuit 5V-Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver

NTE7142 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
NTE7142 Datasheet PDF - NTE Electronics

Numer części NTE7142
Pobierz  NTE7142 Click to download

Rozmiar pliku   27.59 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Integrated Circuit 5V-Powered, Multichannel RS-232 Driver/Receiver

NTE7142 Arkusz danych (HTML) - NTE Electronics

NTE7142 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE7142 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE7142 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics

NTE7142 Szczegóły Produktu

Description:
The NTE7142 is a multichannel RS–232 driver/receiver in a 16–Lead DIP type package intended for all EIA/TIA–232E and V.28/V.24 communications interfaces, particularly applications where ±12V is not available.

Features:
● Operate From Single +5V Power Supply
● Meet All EIA/TIA–232E and V.28 Specifications
● Multiple Drivers and Receivers
● 3–State Driver and Receiver Outputs

Applications:
● Portable Computers
● Low–Power Modems
● Interface Translation
● Battery–Powered RS–232 Systems
● Multidrop RS–232 Networks




Podobny numer części - NTE7142

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE714 NTE-NTE714 Datasheet
23Kb / 2P
   Integrated Circuit Chroma Subcarrier Regeneration
NTE7141 NTE-NTE7141 Datasheet
34Kb / 4P
   Integrated Circuit Dual BIMOS Operational Amplifier w/MOSFET Input, Bipolar Output
NTE7143 NTE-NTE7143 Datasheet
29Kb / 2P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 20W
NTE7144 NTE-NTE7144 Datasheet
31Kb / 4P
   Integrated Circuit BIMOS Operational Amplifier w/MOSFET Input, Bipolar Output
NTE7145 NTE-NTE7145 Datasheet
26Kb / 2P
   Intergrated Circuit 18W BTL x 2 Ch Audio Power Amplifier
More results


Podobny opis - NTE7142

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MAX232 TGS-MAX232 Datasheet
330Kb / 7P
   5V-Powered, Multichannel RS-232
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX220 MAXIM-MAX220_15 Datasheet
408Kb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 17; 1/15
MAX220 MAXIM-MAX220_10 Datasheet
377Kb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX233AEWP-TG36 MAXIM-MAX233AEWP-TG36 Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232CSE-T MAXIM-MAX232CSE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX220 MAXIM-MAX220 Datasheet
395Kb / 36P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 15; 1/06
MAX220 MAXIM-MAX220_V01 Datasheet
2Mb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
19-4323; Rev 18; 5/19
MAX232AESE-T MAXIM-MAX232AESE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232-ACWE MAXIM-MAX232-ACWE Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
logo
Intersil Corporation
ICL232 INTERSIL-ICL232_05 Datasheet
210Kb / 7P
   5V Powered, Dual RS-232 Transmitter/Receiver
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com