Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QOB130VHFT Arkusz danych (PDF) - Schneider Electric

QOB130VHFT Datasheet PDF - Schneider Electric
Numer części QOB130VHFT
Pobierz  QOB130VHFT Pobierz

Rozmiar pliku   57.47 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT

QOB130VHFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
QOB130VHFT Datasheet PDF - Schneider Electric

Numer części QOB130VHFT
Pobierz  QOB130VHFT Click to download

Rozmiar pliku   57.47 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT

QOB130VHFT Arkusz danych (HTML) - Schneider Electric

QOB130VHFT Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB130VHFT Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Podobny numer części - QOB130VHFT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB130VH SCHNEIDER-QOB130VH Datasheet
97Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB130VH1021 SCHNEIDER-QOB130VH1021 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
Dec 16, 2019
QOB130VH1042 SCHNEIDER-QOB130VH1042 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB130VH1200 SCHNEIDER-QOB130VH1200 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Aux Switch 1A
QOB130VH1201 SCHNEIDER-QOB130VH1201 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Aux Switch 1B
More results


Podobny opis - QOB130VHFT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB130VH SCHNEIDER-QOB130VH Datasheet
97Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB130VH5219 SCHNEIDER-QOB130VH5219 Datasheet
107Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB115VHFT SCHNEIDER-QOB115VHFT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB120VH1021FT SCHNEIDER-QOB120VH1021FT Datasheet
116Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB120VHFT SCHNEIDER-QOB120VHFT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB150VHFT SCHNEIDER-QOB150VHFT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB125VHFT SCHNEIDER-QOB125VHFT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB130FT SCHNEIDER-QOB130FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB130VH35 SCHNEIDER-QOB130VH35 Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB330VHFT SCHNEIDER-QOB330VHFT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 3P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com