Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QOB225FT Arkusz danych (PDF) - Schneider Electric

QOB225FT Datasheet PDF - Schneider Electric
Numer części QOB225FT
Pobierz  QOB225FT Pobierz

Rozmiar pliku   57.41 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT

QOB225FT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
QOB225FT Datasheet PDF - Schneider Electric

Numer części QOB225FT
Pobierz  QOB225FT Click to download

Rozmiar pliku   57.41 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT

QOB225FT Arkusz danych (HTML) - Schneider Electric

QOB225FT Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB225FT Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Podobny numer części - QOB225FT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB225 SCHNEIDER-QOB225 Datasheet
128Kb / 3P
   Mini CB, QO, 125 A, 2P, 120/240 V, 42 kA, Plug
QOB2251021 SCHNEIDER-QOB2251021 Datasheet
135Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB2251042 SCHNEIDER-QOB2251042 Datasheet
129Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB2251200 SCHNEIDER-QOB2251200 Datasheet
131Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1A
QOB2252100 SCHNEIDER-QOB2252100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
More results


Podobny opis - QOB225FT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB2255237 SCHNEIDER-QOB2255237 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB225H5237 SCHNEIDER-QOB225H5237 Datasheet
55Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB225H SCHNEIDER-QOB225H Datasheet
142Kb / 3P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB225VHFT SCHNEIDER-QOB225VHFT Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB250FT SCHNEIDER-QOB250FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB280FT SCHNEIDER-QOB280FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 80 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB235FT SCHNEIDER-QOB235FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 35 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB230FT SCHNEIDER-QOB230FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB215FT SCHNEIDER-QOB215FT Datasheet
104Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB220FT SCHNEIDER-QOB220FT Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com