Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QOB225H5237 Arkusz danych (PDF) - Schneider Electric

QOB225H5237 Datasheet PDF - Schneider Electric
Numer części QOB225H5237
Pobierz  QOB225H5237 Pobierz

Rozmiar pliku   55.87 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on

QOB225H5237 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
QOB225H5237 Datasheet PDF - Schneider Electric

Numer części QOB225H5237
Pobierz  QOB225H5237 Click to download

Rozmiar pliku   55.87 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Szczegółowy opis Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on

QOB225H5237 Arkusz danych (HTML) - Schneider Electric

QOB225H5237 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB225H5237 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Podobny numer części - QOB225H5237

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB225H SCHNEIDER-QOB225H Datasheet
142Kb / 3P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results


Podobny opis - QOB225H5237

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB2255237 SCHNEIDER-QOB2255237 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB225H SCHNEIDER-QOB225H Datasheet
142Kb / 3P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB225FT SCHNEIDER-QOB225FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB22535 SCHNEIDER-QOB22535 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2105252 SCHNEIDER-QOB2105252 Datasheet
127Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2105237 SCHNEIDER-QOB2105237 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB210 SCHNEIDER-QOB210 Datasheet
149Kb / 3P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2251042 SCHNEIDER-QOB2251042 Datasheet
129Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB2100H SCHNEIDER-QOB2100H Datasheet
150Kb / 3P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB280H SCHNEIDER-QOB280H Datasheet
124Kb / 3P
   Mini CB, QO, 80 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com