Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SBC7-103-191 Arkusz danych (PDF) - Kemet Corporation

SBC7-103-191 Datasheet PDF - Kemet Corporation
Numer części SBC7-103-191
Pobierz  SBC7-103-191 Pobierz

Rozmiar pliku   76.93 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEMET [Kemet Corporation]
Strona internetowa  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Szczegółowy opis KEMET, SBC7, Power, 0.01 H, 10%, 10mm

SBC7-103-191 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SBC7-103-191 Datasheet PDF - Kemet Corporation

Numer części SBC7-103-191
Pobierz  SBC7-103-191 Click to download

Rozmiar pliku   76.93 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEMET [Kemet Corporation]
Strona internetowa  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Szczegółowy opis KEMET, SBC7, Power, 0.01 H, 10%, 10mm

SBC7-103-191 Arkusz danych (HTML) - Kemet Corporation

SBC7-103-191 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation

SBC7-103-191 Szczegóły Produktu

Overview
Ferrite power inductors are useful in various fields and suitable for DC/DC converters and noise filters.

Benefits
• Drum core construction
• Nickel-zinc (NiZn) ferrite core
• Magnetic non-shield type
• Operating temperature range of up to +105°C
• RoHS compliant

Applications
   Typical applications include LED lighting, xDSL modems, copying machines, flat TVs, smart meters, and power supplies.




Podobny numer części - SBC7-103-191

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
SBC7-103-191 NEC-SBC7-103-191 Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
logo
Kemet Corporation
SBC7-103-191 KEMET-SBC7-103-191 Datasheet
509Kb / 12P
   Conformally Coated SBC Coils
More results


Podobny opis - SBC7-103-191

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kemet Corporation
SBC8-103-251 KEMET-SBC8-103-251 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC8, Power, 0.01 H, 10%, 10mm
SBC7-152-481 KEMET-SBC7-152-481 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 1500 uH, 10%, 10mm
SBC7-102-541 KEMET-SBC7-102-541 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 1000 uH, 10%, 10mm
SBC7-680-222 KEMET-SBC7-680-222 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 68 uH, 10%, 10mm
SBC7-100-532 KEMET-SBC7-100-532 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 10 uH, 20%, 10mm
SBC7-331-941 KEMET-SBC7-331-941 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 330 uH, 10%, 10mm
SBC7-151-172 KEMET-SBC7-151-172 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 150 uH, 10%, 10mm
SBC7-6R8-612 KEMET-SBC7-6R8-612 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 6800 nH, 20%, 10mm
SBC7-150-482 KEMET-SBC7-150-482 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 15 uH, 20%, 10mm
SBC9-103-121 KEMET-SBC9-103-121 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 0.01 H, 10%, 7.5mm
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com