Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDZ294N Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDZ294N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDZ294N
Pobierz  FDZ294N Pobierz

Rozmiar pliku   146.82 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET

FDZ294N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDZ294N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDZ294N
Pobierz  FDZ294N Click to download

Rozmiar pliku   146.82 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET

FDZ294N Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDZ294N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDZ294N Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FDZ294N Szczegóły Produktu

General Description
Combining Fairchild’s advanced 2.5V specified PowerTrench process with state of the art BGA packaging, the FDZ294N minimizes both PCB space and RDS(ON). This BGA MOSFET embodies a breakthrough in packaging technology which enables the device to combine excellent thermal transfer characteristics, high current handling capability, ultra low profile packaging, low gate charge, and low RDS(ON).

Features
• 6 A, 20 V RDS(ON) = 23 mΩ @ VGS = 4.5 V
                 RDS(ON) = 34 mΩ @ VGS = 2.5 V
• Occupies only 2.25 mm2 of PCB area.
   Less than 50% of the area of a SSOT-6
• Ultra-thin package: less than 0.85mm height when mounted to PCB
• Outstanding thermal transfer characteristics: 4 times better than SSOT-6
• Ultra-low Qg x RDS(ON) figure-of-merit
• High power and current handling capability.

Applications
• Battery management
• Battery protection




Podobny numer części - FDZ294N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P Datasheet
170Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P Datasheet
247Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P_06 Datasheet
247Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
FDZ293P FAIRCHILD-FDZ293P Datasheet
376Kb / 7P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ293P FAIRCHILD-FDZ293P Datasheet
243Kb / 5P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
More results


Podobny opis - FDZ294N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ298N FAIRCHILD-FDZ298N Datasheet
170Kb / 6P
   N-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ299P FAIRCHILD-FDZ299P Datasheet
178Kb / 6P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ293P FAIRCHILD-FDZ293P Datasheet
376Kb / 7P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N_04 Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ203N FAIRCHILD-FDZ203N Datasheet
145Kb / 6P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDJ1028N FAIRCHILD-FDJ1028N Datasheet
539Kb / 6P
   N-Channel 2.5 Vgs Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1028N FAIRCHILD-FDJ1028N_06 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Channel 2.5 Vgs Specified PowerTrench MOSFET
FDJ128N FAIRCHILD-FDJ128N Datasheet
174Kb / 6P
   N-Channel 2.5 Vgs Specified PowerTrench MOSFET
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P Datasheet
170Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ293P FAIRCHILD-FDZ293P_06 Datasheet
243Kb / 5P
   P-Channel 2.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com