Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AN1339 Arkusz danych (PDF) - Panasonic Semiconductor

AN1339 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
Numer części AN1339
Pobierz  AN1339 Pobierz

Rozmiar pliku   44.95 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Quadruple Comparators

AN1339 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AN1339 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

Numer części AN1339
Pobierz  AN1339 Click to download

Rozmiar pliku   44.95 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Quadruple Comparators

AN1339 Arkusz danych (HTML) - Panasonic Semiconductor

AN1339 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor AN1339 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor AN1339 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor

AN1339 Szczegóły Produktu

■ Overview

The AN1339 (AN6912N) and the AN1339S are quadruple (voltage) comparators with wide range of operating supply voltages.





■Features

• Wide range of supply voltage

  Single supply:2 to 36V

  Dual supply:±1 to ±18V

• Low circuit current:0.8mA typ.

• Wide range of common-mode input voltages

   :0V to VCC–1.5V (single supply)

• Open collector output




Podobny numer części - AN1339

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
AN1330 STMICROELECTRONICS-AN1330 Datasheet
888Kb / 31P
   Designing with the L5970D 1A high efficiency DC-DC converter
logo
Panasonic Semiconductor
AN13300A PANASONIC-AN13300A Datasheet
166Kb / 6P
   Silicon Monolithic Bipolar IC
AN13301A PANASONIC-AN13301A Datasheet
172Kb / 7P
   Silicon Monolithic Bi - CMOS IC
logo
STMicroelectronics
AN1335 STMICROELECTRONICS-AN1335 Datasheet
214Kb / 10P
   ST10F280 is a new member of ST10 family
AN1336 STMICROELECTRONICS-AN1336 Datasheet
140Kb / 10P
   Power-fail comparator for NVRAM supervisory devices
More results


Podobny opis - AN1339

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
HA17339A RENESAS-HA17339A Datasheet
159Kb / 15P
   Quadruple Comparators
HA17901 RENESAS-HA17901 Datasheet
282Kb / 13P
   Quadruple Comparators
HA17339ATELL-E RENESAS-HA17339ATELL-E Datasheet
188Kb / 17P
   Quadruple Comparators
HA17901A RENESAS-HA17901A Datasheet
165Kb / 16P
   Quadruple Comparators
logo
Hitachi Semiconductor
HA17901 HITACHI-HA17901 Datasheet
79Kb / 16P
   Quadruple Comparators
logo
Renesas Technology Corp
HA17339A RENESAS-HA17339A_15 Datasheet
188Kb / 17P
   Quadruple Comparators
HA17901A RENESAS-HA17901A_15 Datasheet
194Kb / 18P
   Quadruple Comparators
logo
Linear Dimensions Semic...
LND339 LINEAR_DIMENSIONS-LND339 Datasheet
124Kb / 5P
   Quadruple Differential Comparators
logo
Texas Instruments
TLC374 TI-TLC374_V01 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LinCMOS QUADRUPLE DIFFERENTIAL COMPARATORS
TLC374 TI-TLC374 Datasheet
771Kb / 28P
[Old version datasheet]   LinCMOS QUADRUPLE DIFFERENTIAL COMPARATORS
More results




O Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor jest spółką zależną Panasonic Corporation, japońskiej firmy elektronicznej.
Panasonic Semiconductor zapewnia szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, czujniki, ICS zarządzania energią i inne komponenty elektroniczne dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma jest znana z koncentracji na jakości i niezawodności, a jej produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.
Panasonic Semiconductor prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców komponentów elektronicznych w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com