Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD8444 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD8444 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDD8444
Pobierz  FDD8444 Pobierz

Rozmiar pliku   343.4 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2mOhm

FDD8444 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD8444 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD8444
Pobierz  FDD8444 Click to download

Rozmiar pliku   343.4 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2mOhm

FDD8444 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD8444 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8444 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8444 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8444 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8444 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8444 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8444 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FDD8444 Szczegóły Produktu

Features

RDS(ON)= 4mΩ(Typ), VGS= 10V, ID=50A

Qg(10)= 89nC (Typ), VGS=10V

Low Miller Charge

Low Qrr Body Diode

UIS Capability (Single Pulse/Repetitive Pulse)

Qualified to AEC Q101

RoHS Compliant




Podobny numer części - FDD8444

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8444 FAIRCHILD-FDD8444 Datasheet
324Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2m?
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8444 ISC-FDD8444 Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
FDD8444-F085 ONSEMI-FDD8444-F085 Datasheet
719Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017,Rev.2
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD8444-NL VBSEMI-FDD8444-NL Datasheet
1,003Kb / 8P
   N-Channel 4 -V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Podobny opis - FDD8444

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8444 FAIRCHILD-FDD8444_06 Datasheet
324Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2m?
FDD8445 FAIRCHILD-FDD8445 Datasheet
338Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7mOhm
FDD8447L FAIRCHILD-FDD8447L_08 Datasheet
518Kb / 6P
   40V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.5m廓
FDD8445 FAIRCHILD-FDD8445_07 Datasheet
360Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8444 FAIRCHILD-FDD8444_10 Datasheet
300Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 5.2m廓
FDD8445 FAIRCHILD-FDD8445_10 Datasheet
528Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8447L-F085 FAIRCHILD-FDD8447L-F085 Datasheet
440Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 11.0m廓
FDP8447L FAIRCHILD-FDP8447L Datasheet
188Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 8.7m廓
FDD8453LZ FAIRCHILD-FDD8453LZ Datasheet
276Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.7m廓
FDD8444L_F085 FAIRCHILD-FDD8444L_F085_09 Datasheet
394Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.0m廓
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com