Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MX23L1614 Arkusz danych (PDF) - Macronix International

MX23L1614 Datasheet PDF - Macronix International
Numer części MX23L1614
Pobierz  MX23L1614 Pobierz

Rozmiar pliku   307.23 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  MCNIX [Macronix International]
Strona internetowa  http://www.macronix.com
Logo MCNIX - Macronix International
Szczegółowy opis 16M-BIT MASK ROM

MX23L1614 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MX23L1614 Datasheet PDF - Macronix International

Numer części MX23L1614
Pobierz  MX23L1614 Click to download

Rozmiar pliku   307.23 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  MCNIX [Macronix International]
Strona internetowa  http://www.macronix.com
Logo MCNIX - Macronix International
Szczegółowy opis 16M-BIT MASK ROM

MX23L1614 Arkusz danych (HTML) - Macronix International

MX23L1614 Datasheet HTML 1Page - Macronix International MX23L1614 Datasheet HTML 2Page - Macronix International MX23L1614 Datasheet HTML 3Page - Macronix International MX23L1614 Datasheet HTML 4Page - Macronix International MX23L1614 Datasheet HTML 5Page - Macronix International MX23L1614 Datasheet HTML 6Page - Macronix International MX23L1614 Datasheet HTML 7Page - Macronix International MX23L1614 Datasheet HTML 8Page - Macronix International

MX23L1614 Szczegóły Produktu

FEATURES

• Bit organization

   - 1Mb x 16 (word mode only)

• Fast access time

   - Random access:70ns(max.)

• Current

   - Operating:15mA

   - Standby:15uA(max.)

• Supply voltage

   - VCC : 2.7 ~ 3.6V

   - VCCQ : 2.7 ~ 3.6V

• Package

   - 48 pin TSOP (12mm X 20mm)

   - 48 ball mini BGA (8.0mm X 6.0mm, ball pitch 0.75mm)

• Temperature

   - -40~85° C



 




Podobny numer części - MX23L1614

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Macronix International
MX23L1610 MCNIX-MX23L1610 Datasheet
770Kb / 11P
   3.3 Volt 16-Mbit (2M x 8 / 1M x 16) Mask ROM
MX23L1610MC-10 MCNIX-MX23L1610MC-10 Datasheet
770Kb / 11P
   3.3 Volt 16-Mbit (2M x 8 / 1M x 16) Mask ROM
MX23L1610MC-10G MCNIX-MX23L1610MC-10G Datasheet
770Kb / 11P
   3.3 Volt 16-Mbit (2M x 8 / 1M x 16) Mask ROM
MX23L1610MC-12 MCNIX-MX23L1610MC-12 Datasheet
770Kb / 11P
   3.3 Volt 16-Mbit (2M x 8 / 1M x 16) Mask ROM
MX23L1610MC-12G MCNIX-MX23L1610MC-12G Datasheet
770Kb / 11P
   3.3 Volt 16-Mbit (2M x 8 / 1M x 16) Mask ROM
More results


Podobny opis - MX23L1614

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Macronix International
MX23L1612 MCNIX-MX23L1612 Datasheet
157Kb / 6P
   16M-BIT MASK ROM
MX23L1613 MCNIX-MX23L1613 Datasheet
182Kb / 6P
   16M-BIT MASK ROM
logo
SONiX Technology Compan...
SNR016 SONIX-SNR016 Datasheet
179Kb / 9P
   16M-bit Mask ROM
logo
Generalplus Technology ...
GPR23L1600D GENERALPLUS-GPR23L1600D Datasheet
331Kb / 10P
   16M-Bit Mask ROM
logo
Macronix International
MX23L1651 MCNIX-MX23L1651 Datasheet
218Kb / 13P
   16M-BIT [16M x 1] CMOS SERIAL MASK-ROM
MX23L1622 MCNIX-MX23L1622 Datasheet
43Kb / 6P
   16M-BIT MASK ROM (16/32 BIT OUTPUT)
logo
List of Unclassifed Man...
N55S016 ETC2-N55S016 Datasheet
492Kb / 17P
   16M-BIT Low Voltage, Serial MASK ROM
logo
AMIC Technology
A23L3616 AMICC-A23L3616 Datasheet
193Kb / 10P
   8M X 16 / 16M X 8 BIT CMOS MASK ROM
logo
Macronix International
MX23L6414 MCNIX-MX23L6414 Datasheet
41Kb / 6P
   64M-BIT MASK ROM
logo
SONiX Technology Compan...
SNR008 SONIX-SNR008_05 Datasheet
190Kb / 9P
   8M-bit Mask ROM
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com