Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MX23L6423A Arkusz danych (PDF) - Macronix International

MX23L6423A Datasheet PDF - Macronix International
Numer części MX23L6423A
Pobierz  MX23L6423A Pobierz

Rozmiar pliku   184.57 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  MCNIX [Macronix International]
Strona internetowa  http://www.macronix.com
Logo MCNIX - Macronix International
Szczegółowy opis 64M-BIT PAGE MODE MASK ROM

MX23L6423A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MX23L6423A Datasheet PDF - Macronix International

Numer części MX23L6423A
Pobierz  MX23L6423A Click to download

Rozmiar pliku   184.57 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  MCNIX [Macronix International]
Strona internetowa  http://www.macronix.com
Logo MCNIX - Macronix International
Szczegółowy opis 64M-BIT PAGE MODE MASK ROM

MX23L6423A Arkusz danych (HTML) - Macronix International

MX23L6423A Datasheet HTML 1Page - Macronix International MX23L6423A Datasheet HTML 2Page - Macronix International MX23L6423A Datasheet HTML 3Page - Macronix International MX23L6423A Datasheet HTML 4Page - Macronix International MX23L6423A Datasheet HTML 5Page - Macronix International MX23L6423A Datasheet HTML 6Page - Macronix International

MX23L6423A Szczegóły Produktu

FEATURES
• Bit organization
    - 8M x 8 (byte mode)
    - 4M x 16 (word mode)
• Fast access time
    - Random access:70ns (max.)
    - Page access:25ns (max.)
• Page size
    - 8 words per page
• Current
    - Operating:20mA
    - Standby:15uA
• Supply voltage
    - 2.7V ~ 3.6V
• Package
    - 48 pin TSOP (12mm x 20mm)
• Temperature
    - 0° C ~ 70° C for commercial grade
    - -40° C ~ 85° C for industrial grade
• Process
    - 0.18um




Podobny numer części - MX23L6423A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Macronix International
MX23L6422 MCNIX-MX23L6422 Datasheet
181Kb / 7P
   3.3 Volt 64M-BIT (4M x 16 / 2M x 32) Mask ROM with Page Mode
MX23L6422MC-11 MCNIX-MX23L6422MC-11 Datasheet
181Kb / 7P
   3.3 Volt 64M-BIT (4M x 16 / 2M x 32) Mask ROM with Page Mode
MX23L6422MC-11G MCNIX-MX23L6422MC-11G Datasheet
181Kb / 7P
   3.3 Volt 64M-BIT (4M x 16 / 2M x 32) Mask ROM with Page Mode
MX23L6422MC-12 MCNIX-MX23L6422MC-12 Datasheet
181Kb / 7P
   3.3 Volt 64M-BIT (4M x 16 / 2M x 32) Mask ROM with Page Mode
MX23L6422MC-12G MCNIX-MX23L6422MC-12G Datasheet
181Kb / 7P
   3.3 Volt 64M-BIT (4M x 16 / 2M x 32) Mask ROM with Page Mode
More results


Podobny opis - MX23L6423A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Generalplus Technology ...
GPR23L6411E GENERALPLUS-GPR23L6411E Datasheet
301Kb / 10P
   64M-Bit Page Mode Mask ROM
logo
Macronix International
MX23L6410A MCNIX-MX23L6410A Datasheet
327Kb / 7P
   64M-BIT PAGE MODE MASK ROM
MX23L6414 MCNIX-MX23L6414 Datasheet
41Kb / 6P
   64M-BIT MASK ROM
logo
Generalplus Technology ...
GPR23L6400E GENERALPLUS-GPR23L6400E Datasheet
342Kb / 10P
   64M-BIT MASK ROM
GPR23L3211E GENERALPLUS-GPR23L3211E Datasheet
302Kb / 10P
   32M-Bit Page Mode Mask Rom
logo
Macronix International
MX23L6412 MCNIX-MX23L6412 Datasheet
194Kb / 8P
   SEQUENTIAL 64M-BIT MASK ROM
MX23L12810A MCNIX-MX23L12810A Datasheet
179Kb / 6P
   128M-BIT PAGE MODE MASK ROM (SOP)
MX23L6411 MCNIX-MX23L6411 Datasheet
487Kb / 10P
   64M-BIT (8M x 8 / 4M x 16) Mask ROM with Page Mode
MX23L6413 MCNIX-MX23L6413 Datasheet
158Kb / 7P
   64M-BIT FLASH COMPATIBLE MASK ROM
logo
Samsung semiconductor
KM23C64000T SAMSUNG-KM23C64000T Datasheet
71Kb / 4P
   64M-Bit (8Mx8 /4Mx16) CMOS MASK ROM
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com