Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

25422 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

25422 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 25422
Pobierz  25422 Pobierz

Rozmiar pliku   92.83 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25422 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
25422 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 25422
Pobierz  25422 Click to download

Rozmiar pliku   92.83 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25422 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire

25422 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 25422 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 25422 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 25422 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire

25422 Szczegóły Produktu

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 2 X 1 COND
a) Conductor 18 (16/30) AWG Tinned Copper 0.047
b) Insulation 0.032" Wall, Nom. PVC 0.111
(1) Color Code Alpha Wire Color Code E
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 2 BROWN
2) Cable Assembly 2 Components Cabled
a) Twists: 3.7 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 25%
Overlap, Min.
3) Jacket
0.063" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.352 (0.370 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 25422
XTRAGUARD(R) 2 RU AWM 20952 VW-1 OR CRU
AWM I/II A/B 105C 600 VOLTS FT1 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code




Podobny numer części - 25422

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pulse A Technitrol Comp...
2542 PULSE-2542 Datasheet
193Kb / 5P
   SWITCH-MODE TRANSFORMER GUIDE
logo
Shenzhen Tuofeng Semico...
2542 TUOFENG-2542 Datasheet
5Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
Mar,2020 V1.0
logo
Littelfuse
254201 LITTELFUSE-254201 Datasheet
102Kb / 1P
   Fuse Blocks and Clips - For NANO2 Surface Mount Fuses
logo
SUYIN USA, INC.
254201MR SUYIN-USA-254201MR Datasheet
247Kb / 1P
   2.54mm PITCH CENTER SINGLE ROW PIN WAFER BREAKABLE Right Angle Type
254201MS SUYIN-USA-254201MS Datasheet
256Kb / 1P
   2.54mm PITCH CENTER SINGLE PIN WAFER BREAKABLE S/T DIP TYPE
More results


Podobny opis - 25422

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5650B2008 ALPHAWIRE-5650B2008 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
9159 ALPHAWIRE-9159 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
9848 ALPHAWIRE-9848 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-260-34 ALPHAWIRE-FIT-260-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-221-116 ALPHAWIRE-FIT-221-116 Datasheet
112Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321V-34 ALPHAWIRE-FIT-321V-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
CAP-22 ALPHAWIRE-CAP-22 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
1604 ALPHAWIRE-1604_14 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-295-18 ALPHAWIRE-FIT-295-18 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321-18 ALPHAWIRE-FIT-321-18 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-350-316 ALPHAWIRE-FIT-350-316 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com