Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RE1005CB-50R0JN-98WP Arkusz danych (PDF) - Vishay Barry

RE1005CB-50R0JN-98WP Datasheet PDF - Vishay Barry
Numer części RE1005CB-50R0JN-98WP
Pobierz  RE1005CB-50R0JN-98WP Pobierz

Rozmiar pliku   183.62 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BARRY [Vishay Barry]
Strona internetowa  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Szczegółowy opis 8W BeO Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended

RE1005CB-50R0JN-98WP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
RE1005CB-50R0JN-98WP Datasheet PDF - Vishay Barry

Numer części RE1005CB-50R0JN-98WP
Pobierz  RE1005CB-50R0JN-98WP Click to download

Rozmiar pliku   183.62 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BARRY [Vishay Barry]
Strona internetowa  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Szczegółowy opis 8W BeO Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended

RE1005CB-50R0JN-98WP Arkusz danych (HTML) - Vishay Barry

RE1005CB-50R0JN-98WP Datasheet HTML 1Page - Vishay Barry RE1005CB-50R0JN-98WP Datasheet HTML 2Page - Vishay Barry

RE1005CB-50R0JN-98WP Szczegóły Produktu

RE1005ZZ-XXXXJN-98 Features:
• Wraparound w/ Both Pads Extended Configuration
• Solder Attachment
• Customer Defined Testing Available
• RoHS Compliant or Sn62
• Tape & Reel or Waffle Pack Available
(Standard is bulk)
• 5% Resistor Tolerance

RE1005ZZ-XXXXJN-98 Parameters:
Resistance Range: 0.5Ω - 1MΩ
Rated Power: 8W*
Construction: Thick Film on BeO
Operating Temperature: -55 to +150°C




Podobny numer części - RE1005CB-50R0JN-98WP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Barry
RE1005CB-50R0JN-98 BARRY-RE1005CB-50R0JN-98 Datasheet
171Kb / 1P
   BeO
Rev.A 04/11/08
More results


Podobny opis - RE1005CB-50R0JN-98WP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Barry
RE1005ZZ-XXXXJN-2S BARRY-RE1005ZZ-XXXXJN-2S Datasheet
182Kb / 2P
   8W AlN Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.B DEC 14 2016
REC2010ZZ-XXXXJN-99 BARRY-REC2010ZZ-XXXXJN-99 Datasheet
175Kb / 2P
   30W BeO Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.B DEC 15 2016
RE0805ZZ-XXXXJN-98 BARRY-RE0805ZZ-XXXXJN-98 Datasheet
169Kb / 2P
   5W BeO Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.C DEC 14 2016
REC1206ZZ-XXXXJN-98 BARRY-REC1206ZZ-XXXXJN-98 Datasheet
162Kb / 2P
   12W BeO Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.B FEB 19 2019
REC3725ZZ-XXXXJN-99 BARRY-REC3725ZZ-XXXXJN-99 Datasheet
155Kb / 2P
   60W BeO Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.A DEC 15 2016
REC3725ZZ-XXXXJN-2T BARRY-REC3725ZZ-XXXXJN-2T Datasheet
172Kb / 2P
   60W AlN Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
RE0805ZZ-XXXXJN-2S BARRY-RE0805ZZ-XXXXJN-2S Datasheet
168Kb / 2P
   5W AlN Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.B DEC 14 2016
REC1206ZZ-XXXXJN-2S BARRY-REC1206ZZ-XXXXJN-2S Datasheet
164Kb / 2P
   10W AlN Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.D FEB 19 2019
REC2010ZZ-XXXXJN-2T BARRY-REC2010ZZ-XXXXJN-2T Datasheet
173Kb / 2P
   30W AlN Chip Resistor w/ Both Mounting Pads Extended
REV.B DEC 15 2016
RZ1005ZZ-XXXXJN-98 BARRY-RZ1005ZZ-XXXXJN-98 Datasheet
198Kb / 2P
   8W BeO Chip Resistor w/ One Extended Mounting Pad
REV.B DEC 20 2016
More results




O Vishay Barry


Vishay Barry jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.

Vishay Barry specjalizuje się w produkcji bardzo precyzyjnych, cienkich filmu i gęstego filmu, macierzy rezystorów i wyspecjalizowanych komponentów pasywnych do wymagających zastosowań w branży lotniczej, wojskowej i medycznej.

Firma ma siedzibę we Franklin w Kentucky i ma dodatkowe lokalizacje w Europie i Azji.

Produkty Vishay Barry są zaprojektowane i wyprodukowane w celu spełnienia rygorystycznych standardów jakości i niezawodności, i są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji, w tym sprzętu medycznego, systemów automatyki przemysłowej oraz systemów wojskowych i lotniczych.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com