Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CA1 Arkusz danych (PDF) - Tyco Electronics

CA1 Datasheet PDF - Tyco Electronics
Numer części CA1
Pobierz  CA1 Pobierz

Rozmiar pliku   360.48 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz

CA1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CA1 Datasheet PDF - Tyco Electronics

Numer części CA1
Pobierz  CA1 Click to download

Rozmiar pliku   360.48 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Szczegółowy opis Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz

CA1 Arkusz danych (HTML) - Tyco Electronics

CA1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics CA1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics

CA1 Szczegóły Produktu

Description
The A1 RF amplifier is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for accurate performance and high reliability.
This single stage bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

Features
• LOW NOISE: 2.4 dB (TYP.)
• LOW VSWR: 1.3:1 (TYP.)
• HIGH GAIN: 16 dB (TYP.)




Podobny numer części - CA1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nais(Matsushita Electri...
CA1 NAIS-CA1 Datasheet
134Kb / 5P
   AUTOMOTIVE POWER RELAYS SMALL SIZE, LIGHT WEIGHT AND COMPLETELY WATER TIGHT
logo
Panasonic Semiconductor
CA1-12V-C PANASONIC-CA1-12V-C Datasheet
112Kb / 6P
   AUTOMOTIVE POWER RELAYS - SMALL SIZE, LIGHT WEIGHT
CA1-12V-N PANASONIC-CA1-12V-N Datasheet
112Kb / 6P
   AUTOMOTIVE POWER RELAYS - SMALL SIZE, LIGHT WEIGHT
CA1-24V-C PANASONIC-CA1-24V-C Datasheet
112Kb / 6P
   AUTOMOTIVE POWER RELAYS - SMALL SIZE, LIGHT WEIGHT
CA1-24V-N PANASONIC-CA1-24V-N Datasheet
112Kb / 6P
   AUTOMOTIVE POWER RELAYS - SMALL SIZE, LIGHT WEIGHT
More results


Podobny opis - CA1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M/A-COM Technology Solu...
A54 MA-COM-A54 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
logo
Tyco Electronics
SMA73 MACOM-SMA73 Datasheet
103Kb / 1P
   5 TO 500 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
A76-1 MACOM-A76-1 Datasheet
109Kb / 1P
   5 TO 500 MHZ CASCADABLE AMPLIFIER
logo
M/A-COM Technology Solu...
SMA5-5 MA-COM-SMA5-5 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
A73 MA-COM-A73 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
A74-2 MA-COM-A74-2 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
A74 MA-COM-A74 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
EA54-2 MA-COM-EA54-2 Datasheet
125Kb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
A58 MA-COM-A58 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
A59 MA-COM-A59_15 Datasheet
635Kb / 3P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
A54 MA-COM-A54_15 Datasheet
643Kb / 3P
   Cascadable Amplifier 5 to 500 MHz
More results




O Tyco Electronics


Tyco Electronics był wiodącym dostawcą komponentów elektronicznych, rozwiązań sieciowych i systemów bezprzewodowych. Firma została pierwotnie założona w 1999 r. Jako Tyco International, a później została przemianowana na Tyco Electronics w 2007 roku. Tyco Electronics miał globalną obecność, z operacją w ponad 50 krajach i sile roboczej około 20 000 pracowników.

Firma zapewniła szeroką gamę produktów i usług, w tym złącza, sztafety, rozwiązania do zarządzania energią, urządzenia ochrony obwodów i inne komponenty elektroniczne dla różnych branż, w tym elektroniki motoryzacyjnej, komunikacyjnej, medycznej, przemysłowej i konsumpcyjnej. Tyco Electronics był znany z koncentrowania się na jakości, niezawodności i innowacji i został uznany za lidera w branży elektronicznej.

W 2012 r. Tyco Electronics został nabyty przez TE Connectivity, wiodącego dostawcę rozwiązań łączności i czujników. Przejęcie pomogło łączność TE w rozszerzeniu portfela produktów i ofert w branży elektronicznej i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na rynku. Tyco Electronics jest teraz spółką zależną od łączności TE i nadal zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi dla swoich klientów.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com