| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
306-024-420-107 Arkusz danych (PDF) - EDAC, All Rights Reserved. |
306-024-420-107 Datasheet (PDF) |
|
Pobierz Arkusz danych |
| Numer części | 306-024-420-107 |
| Pobierz | 306-024-420-107 Click to download |
| Rozmiar pliku | 138.63 Kbytes |
| Page | 2 Pages |
| Producent | EDAC [EDAC, All Rights Reserved.] |
| Strona internetowa | https://edac.net/ |
| Logo | |
| Szczegółowy opis | 306 Series,Card Edge Connector | Green | 0.156" (3.96mm) Centreline Spacing | 0.460" (11.68mm) Insulator Height |
306-024-420-107 Arkusz danych (HTML) - EDAC, All Rights Reserved. |
306-024-420-107 Szczegóły Produktu |
|
Podobny numer części - 306-024-420-107 |
|
Link URL |
| Polityka prywatności |
| ALLDATASHEET.PL |
| Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Link do karty katalogowej | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |