Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1113324 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1113324 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1113324
Pobierz  1113324 Pobierz
Rozmiar pliku   176.89 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis Patch cable - NBC-R4ACS/7,5-93M/R4ACS

1113324 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1113324 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1113324
Pobierz  1113324 Click to download

Rozmiar pliku   176.89 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis Patch cable - NBC-R4ACS/7,5-93M/R4ACS

1113324 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1113324 Szczegóły Produktu

Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 7.5 m, number of positions: 4, 100 Mbps,
CAT5, connection cross section: AWG 23- 22, cable outlet: straight, PROFINET

Your advantages
• Perfect for industrial applications
• PVC cable for flexible installations
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 100 Mbps (CAT5)




Podobny numer części - 1113324

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
1113324 MACOM-1113324 Datasheet
5Mb / 85P
tyco electronics contents
More results


Podobny opis - 1113324

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1112920 PHOENIX-1112920 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/5,0-93M/R4ACS
1112921 PHOENIX-1112921 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/3,0-93M/R4ACS
1112923 PHOENIX-1112923 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-93M/R4ACS
1112924 PHOENIX-1112924 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/1,0-93M/R4ACS
1112925 PHOENIX-1112925 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/0,5-93M/R4ACS
1112926 PHOENIX-1112926 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/0,3-93M/R4ACS
1113323 PHOENIX-1113323 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/15,0-93M/R4ACS
1113325 PHOENIX-1113325 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/4,0-93M/R4ACS
1113330 PHOENIX-1113330 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/7,5-93B/R4ACS
1536423 PHOENIX-1536423 Datasheet
224Kb / 6P
NBC-R4ACS/7,5-94F/R4ACS - Patch cable
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com