Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IPLK80R750P7 Arkusz danych (PDF) - Infineon Technologies AG

IPLK80R750P7 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
Numer części IPLK80R750P7
Pobierz  IPLK80R750P7 Pobierz
Rozmiar pliku   1777.99 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Szczegółowy opis 800V CoolMOSª P7 Power Device

IPLK80R750P7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IPLK80R750P7 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

Numer części IPLK80R750P7
Pobierz  IPLK80R750P7 Click to download

Rozmiar pliku   1777.99 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Szczegółowy opis 800V CoolMOSª P7 Power Device

IPLK80R750P7 Arkusz danych (HTML) - Infineon Technologies AG


IPLK80R750P7 Szczegóły Produktu

Features
• Best-in-class FOM RDS(on) * Eoss; reduced Qg, Ciss, and Coss
• Best-in-class DPAK RDS(on)
• Best-in-class V(GS)th of 3V and smallest V(GS)th variation of ±0.5V
• Integrated Zener Diode ESD protection
• Fully optimized portfolio




Podobny numer części - IPLK80R750P7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
IPLK80R1K2P7 INFINEON-IPLK80R1K2P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R1K4P7 INFINEON-IPLK80R1K4P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOS짧 P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R2K0P7 INFINEON-IPLK80R2K0P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R600P7 INFINEON-IPLK80R600P7 Datasheet
1Mb / 13P
MOSFET 800V CoolMOS짧 P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R900P7 INFINEON-IPLK80R900P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
More results


Podobny opis - IPLK80R750P7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
IPLK80R900P7 INFINEON-IPLK80R900P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R2K0P7 INFINEON-IPLK80R2K0P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPLK80R1K2P7 INFINEON-IPLK80R1K2P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOSª P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPA60R160P7 INFINEON-IPA60R160P7 Datasheet
1Mb / 14P
600V CoolMOSª P7 Power Device
IPLK80R1K4P7 INFINEON-IPLK80R1K4P7 Datasheet
1Mb / 13P
800V CoolMOS짧 P7 Power Device
Rev. 2.1, 2021-07-23
IPU95R2K0P7 INFINEON-IPU95R2K0P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.1, 2022-01-12
IPN95R1K2P7 INFINEON-IPN95R1K2P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.0, 2018-06-01
IPA95R750P7 INFINEON-IPA95R750P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.3, 2020-01-31
IPN95R3K7P7 INFINEON-IPN95R3K7P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.0, 2018-06-01
IPA95R1K2P7 INFINEON-IPA95R1K2P7 Datasheet
1Mb / 14P
MOSFET 950V CoolMOSª P7 SJ Power Device
Rev. 2.3, 2020-01-30
More results




O Infineon Technologies AG


Infineon Technologies jest wiodącym globalnym producentem półprzewodników, który specjalizuje się w zapewnianiu rozwiązań zarządzania energią, bezpieczeństwem i kontrolą dla różnych branż, takich jak systemy motoryzacyjne, przemysłowe i komunikacyjne.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Neubiberg w Niemczech.
Infineon oferuje szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, półprzewodniki mocy, czujniki i inne zintegrowane obwody.
Firma ma silną obecność na rynku globalnym, z operacjami i obiektami w różnych krajach na całym świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com