Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA26425BV Arkusz danych (PDF) - Transko Electronics, Inc.

TA26425BV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
Numer części TA26425BV
Pobierz  TA26425BV Pobierz
Rozmiar pliku   652.62 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 264.00 MHz IF SAW Filter / 25.93 MHz Bandwidth

TA26425BV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA26425BV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

Numer części TA26425BV
Pobierz  TA26425BV Click to download

Rozmiar pliku   652.62 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 264.00 MHz IF SAW Filter / 25.93 MHz Bandwidth

TA26425BV Arkusz danych (HTML) - Transko Electronics, Inc.




Podobny numer części - TA26425BV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transko Electronics, In...
TA26425AV TRANSKO-TA26425AV Datasheet
677Kb / 4P
264.00 MHz IF SAW Filter / 25.93 MHz Bandwidth
Revision 0: 11. May 2010
More results


Podobny opis - TA26425BV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Oscilent Corporation
809-SL108.4M-02A OSCILENT-809-SL108.4M-02A Datasheet
224Kb / 6P
108.40 MHz IF SAW Filter 3.20 MHz Bandwidth
820-IF70.0M-Y OSCILENT-820-IF70.0M-Y_14 Datasheet
225Kb / 4P
70.0 MHz IF SAW Filter 11.9 MHz Bandwidth
820-IF75.0M-A OSCILENT-820-IF75.0M-A_14 Datasheet
238Kb / 4P
75.0 MHz IF SAW Filter 1.0 MHz Bandwidth
813-SL70.0M-13A OSCILENT-813-SL70.0M-13A Datasheet
343Kb / 9P
70.0 MHz IF SAW Filter 13.96 MHz Bandwidth
813-IF264.0M-25A OSCILENT-813-IF264.0M-25A Datasheet
193Kb / 6P
264.0 MHz IF SAW Filter 25.93 MHz Bandwidth
813-SL140.0M-77A OSCILENT-813-SL140.0M-77A Datasheet
237Kb / 6P
140.0 MHz IF SAW Filter 77.3 MHz Bandwidth
821-IF265.0M-30A OSCILENT-821-IF265.0M-30A Datasheet
225Kb / 6P
265.0 MHz IF SAW Filter 30.21 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA26405AV TRANSKO-TA26405AV Datasheet
642Kb / 4P
264.00 MHz IF SAW Filter / 5.70 MHz Bandwidth
Revision 0: 24. Aug. 2009
TA26415AV TRANSKO-TA26415AV Datasheet
579Kb / 4P
264.00 MHz IF SAW Filter / 15.35 MHz Bandwidth
Revision 0: 24. Aug. 2009
TA26425AV TRANSKO-TA26425AV Datasheet
677Kb / 4P
264.00 MHz IF SAW Filter / 25.93 MHz Bandwidth
Revision 0: 11. May 2010
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com