Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1735419 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1735419 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1735419
Pobierz  1735419 Pobierz
Rozmiar pliku   518.24 Kbytes
Page   15 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis ZFKDSA 4-10-10 - PCB terminal block

1735419 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1735419 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1735419
Pobierz  1735419 Click to download

Rozmiar pliku   518.24 Kbytes
Page   15 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis ZFKDSA 4-10-10 - PCB terminal block

1735419 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1735419 Szczegóły Produktu

PCB terminal block, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 630 V, nominal cross section: 4
mm2, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions per row: 10, product
range: ZFKDS(A) 4, pitch: 10 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave
soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning,
Solder pin [P]: 4.6 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in
cardboard

Your advantages
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
• Separate bridge shaft for easily connecting multiple positions to jumpers
• Quick and convenient testing using integrated test option




Podobny numer części - 1735419

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1735422 PHOENIX-1735422 Datasheet
578Kb / 18P
ZFKDSA 4-10-12 - PCB terminal block
logo
Tyco Electronics
1735438-2 MACOM-1735438-2 Datasheet
348Kb / 4P
DDR3 DIMM Sockets
1735438-4 MACOM-1735438-4 Datasheet
348Kb / 4P
DDR3 DIMM Sockets
logo
TE Connectivity Ltd
1735482-1 TEC-1735482-1 Datasheet
548Kb / 3P
RECEPTACLE 17mm HEIGHT FH 0.8mm B-T-B CONNECTOR WITH STEEL COVER, ON EMBOSS TAPE
1735482-2 TEC-1735482-2 Datasheet
548Kb / 3P
RECEPTACLE 17mm HEIGHT FH 0.8mm B-T-B CONNECTOR WITH STEEL COVER, ON EMBOSS TAPE
More results


Podobny opis - 1735419

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1722561 PHOENIX-1722561 Datasheet
67Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 4-10- 6
1739295 PHOENIX-1739295 Datasheet
42Kb / 2P
PCB terminal block - ZFKDSA 10-15,00-2
1747957 PHOENIX-1747957 Datasheet
118Kb / 5P
PCB terminal block - ZFKDSA 1-W-3,81-10
1805504 PHOENIX-1805504 Datasheet
90Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 4-7,5-10
1904354 PHOENIX-1904354 Datasheet
45Kb / 2P
PCB terminal block - ZFKDSA 1-V-3,81-10
1988574 PHOENIX-1988574 Datasheet
47Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0-10
1987054 PHOENIX-1987054 Datasheet
284Kb / 9P
PCB terminal block - ZFKDSA 10-11,7
1987067 PHOENIX-1987067 Datasheet
322Kb / 9P
PCB terminal block - ZFKDSA 10-16,7
1735422 PHOENIX-1735422 Datasheet
578Kb / 18P
ZFKDSA 4-10-12 - PCB terminal block
1906226 PHOENIX-1906226 Datasheet
242Kb / 8P
ZFKDSA 1,5-5,08-10 - PCB terminal block
1891454 PHOENIX-1891454 Datasheet
240Kb / 8P
ZFKDSA 1,5-W-5,08-10 - PCB terminal block
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com