Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NTE1112 Arkusz danych (PDF) - NTE Electronics

NTE1112 Datasheet PDF - NTE Electronics
Numer części NTE1112
Pobierz  NTE1112 Pobierz

Rozmiar pliku   84.52 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 4W @ 24V

NTE1112 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
NTE1112 Datasheet PDF - NTE Electronics

Numer części NTE1112
Pobierz  NTE1112 Click to download

Rozmiar pliku   84.52 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
Szczegółowy opis Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 4W @ 24V

NTE1112 Arkusz danych (HTML) - NTE Electronics

NTE1112 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1112 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics

NTE1112 Szczegóły Produktu

Description:

The NTE1112 is an integrated monolithic circuit in a 14−lead DIP plastic package with external heat−sink.



Features:

• Output Power 2.2W (18V−16Ω)

• Low Quiescent Output Current

• High Efficiency



 




Podobny numer części - NTE1112

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE1110 NTE-NTE1110 Datasheet
82Kb / 3P
   Integrated Circuit Audio Power Amp, 2W
NTE1115 NTE-NTE1115 Datasheet
30Kb / 4P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 7W
NTE1115A NTE-NTE1115A Datasheet
30Kb / 4P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 7W
NTE1116 NTE-NTE1116 Datasheet
23Kb / 2P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 5W
NTE1117 NTE-NTE1117 Datasheet
26Kb / 3P
   Integrated Circuit Audio Power Amp, 2 Watt
More results


Podobny opis - NTE1112

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE1606 NTE-NTE1606 Datasheet
22Kb / 2P
   Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 4W to 7W
NTE1852 NTE-NTE1852 Datasheet
90Kb / 2P
   Integrated Circuit 4W Audio Amplifier with DC Volume Control
NTE7011 NTE-NTE7011 Datasheet
75Kb / 3P
   Integrated Circuit 20W Audio Power Amplifier Circuit
logo
National Semiconductor ...
LM2877 NSC-LM2877 Datasheet
202Kb / 8P
   LM2877 Dual 4W Audio Power Amplifier
logo
NTE Electronics
NTE1115 NTE-NTE1115 Datasheet
30Kb / 4P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 7W
NTE7143 NTE-NTE7143 Datasheet
29Kb / 2P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 20W
NTE1285 NTE-NTE1285 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 5.8W
NTE1294 NTE-NTE1294 Datasheet
23Kb / 3P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 1.2W
NTE1376 NTE-NTE1376 Datasheet
24Kb / 3P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 22W
NTE1465 NTE-NTE1465 Datasheet
21Kb / 2P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 500mW
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com