Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC1490P Arkusz danych (PDF) - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC1490P Datasheet PDF - LANSDALE Semiconductor Inc.
Numer części MC1490P
Pobierz  MC1490P Pobierz

Rozmiar pliku   545.2 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Strona internetowa  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.
Szczegółowy opis RF/IF/Audio Amplifier Wideband Amplifier With AGC

MC1490P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC1490P Datasheet PDF - LANSDALE Semiconductor Inc.

Numer części MC1490P
Pobierz  MC1490P Click to download

Rozmiar pliku   545.2 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  LANSDALE [LANSDALE Semiconductor Inc.]
Strona internetowa  http://www.lansdale.com
Logo LANSDALE - LANSDALE Semiconductor Inc.
Szczegółowy opis RF/IF/Audio Amplifier Wideband Amplifier With AGC

MC1490P Arkusz danych (HTML) - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC1490P Datasheet HTML 1Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC1490P Datasheet HTML 2Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC1490P Datasheet HTML 3Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC1490P Datasheet HTML 4Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC1490P Datasheet HTML 5Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC1490P Datasheet HTML 6Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC1490P Datasheet HTML 7Page - LANSDALE Semiconductor Inc. MC1490P Datasheet HTML 8Page - LANSDALE Semiconductor Inc.

MC1490P Szczegóły Produktu

Legacy Device: Motorola MC1490



The ML1490 is an integrated circuit featuring wide–range AGC for use in RF/IF amplifiers and audio amplifiers.

• High Power Gain:

50 dB Typ at 10 MHz

45 dB Typ at 60 MHz

35 dB Typ at 100 MHz

• Wide Range AGC: 60 dB Min, DC to 60 MHz

• 6.0 V to 15 V Operation, Single Polarity Supply

• Operating Temperature Range TA = –40° to +85°C




Podobny numer części - MC1490P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC1490P LANSDALE-MC1490P Datasheet
534Kb / 8P
   RF/IF/Audio Amplifier Wideband Amplifier With AGC
More results


Podobny opis - MC1490P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML1490 LANSDALE-ML1490_08 Datasheet
534Kb / 8P
   RF/IF/Audio Amplifier Wideband Amplifier With AGC
logo
Motorola, Inc
MC1590G MOTOROLA-MC1590G Datasheet
517Kb / 8P
   RF/IF/AUDIO AMPLIFIER
logo
Zarlink Semiconductor I...
ZL10060 ZARLINK-ZL10060 Datasheet
312Kb / 38P
   MOPLL with IF AGC Amplifier
SL6140 ZARLINK-SL6140 Datasheet
476Kb / 10P
   400MHZ WIDEBAND AGC AMPLIFIER
logo
Mitel Networks Corporat...
SL6140 MITEL-SL6140 Datasheet
171Kb / 10P
   400MHz Wideband AGC Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
ISG510067 ETC1-ISG510067 Datasheet
209Kb / 7P
   DTV IF AGC AMPLIFIER
logo
SIRENZA MICRODEVICES
S510067 SIRENZA-S510067 Datasheet
163Kb / 6P
   DTV IF AGC AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
PS20063 ETC2-PS20063 Datasheet
858Kb / 39P
   Image Reject MOPLL with IF AGC Amplifier
PS20060 ETC2-PS20060 Datasheet
1Mb / 39P
   MOPLL with IF AGC Amplifier Preliminary Information
logo
TriQuint Semiconductor
TGA1342-SCC TRIQUINT-TGA1342-SCC_15 Datasheet
119Kb / 7P
   2 20 GHz Wideband AGC Amplifier
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com