Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UF1008FCT Arkusz danych (PDF) - Pan Jit International Inc.

UF1008FCT Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
Numer części UF1008FCT
Pobierz  UF1008FCT Pobierz

Rozmiar pliku   44.95 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Strona internetowa  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Szczegółowy opis ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS

UF1008FCT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
UF1008FCT Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

Numer części UF1008FCT
Pobierz  UF1008FCT Click to download

Rozmiar pliku   44.95 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Strona internetowa  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Szczegółowy opis ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS

UF1008FCT Arkusz danych (HTML) - Pan Jit International Inc.

UF1008FCT Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. UF1008FCT Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.

UF1008FCT Szczegóły Produktu

FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory
    Flammability Classification 94V-O utilizing
    Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
• Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228
• Low power loss, high efficiency.
• Low forwrd voltge, high current capability
• High surge capacity.
• Ultra fast recovery time, high voltage.
• Both normal and Pb free product are available :
    Normal : 80~95% Sn, 5~20% Pb
    Pb free: 98.5% Sn above




Podobny numer części - UF1008FCT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Won-Top Electronics
UF1008FCT WTE-UF1008FCT Datasheet
46Kb / 3P
   10A ISOLATION ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1008FCT WTE-UF1008FCT Datasheet
50Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED DUAL ULTRAFAST RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
UF1008FCT YEASHIN-UF1008FCT Datasheet
40Kb / 2P
   ISOLATION UL TRAFAST SWITCHING RECTIFIERS VOLTAGE- 50 to 800 Volts CURRENT - 10.0 Ampere
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
UF1008FCT PACELEADER-UF1008FCT Datasheet
171Kb / 2P
   SURFACE MOUNT REVERSE VOLTAGE 50 TO 8800 VOLTS
More results


Podobny opis - UF1008FCT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
UF100S PANJIT-UF100S_07 Datasheet
44Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
UF4001 SEMTECH_ELEC-UF4001 Datasheet
188Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
UF1600FCT PANJIT-UF1600FCT_09 Datasheet
95Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF3006PT PANJIT-UF3006PT Datasheet
64Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
MURB510 DYELEC-MURB510 Datasheet
785Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
SF1610CT DYELEC-SF1610CT Datasheet
665Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
SF1060 DYELEC-SF1060 Datasheet
623Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Rectron Semiconductor
MUR20120C RECTRON-MUR20120C Datasheet
212Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
MUR6060PT RECTRON-MUR6060PT Datasheet
231Kb / 4P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
MURB1610CT DYELEC-MURB1610CT Datasheet
801Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
MURB2010CT DYELEC-MURB2010CT Datasheet
943Kb / 3P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com