Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4006 Arkusz danych (PDF) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4006 Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Numer części 1N4006
Pobierz  1N4006 Pobierz

Rozmiar pliku   50.6 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Strona internetowa  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Szczegółowy opis PLASTIC SILICON RECTIFIER

1N4006 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1N4006 Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

Numer części 1N4006
Pobierz  1N4006 Click to download

Rozmiar pliku   50.6 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Strona internetowa  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Szczegółowy opis PLASTIC SILICON RECTIFIER

1N4006 Arkusz danych (HTML) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4006 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 1N4006 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N4006 Szczegóły Produktu

VOLTAGE RANGE: 50 --- 1000 V
CURRENT: 1.0 A

FEATURES
◇ Low cost
◇ Diffused junction
◇ Low leakage
◇ Low forward voltage drop
◇ High current capability
◇ The plastic m aterial carries U/L recognition 94V-0




Podobny numer części - 1N4006

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
First Components Intern...
1N4006 FCI-1N4006 Datasheet
56Kb / 1P
   1.0 Amp MINIATURE PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Bytesonic Electronics C...
1N4006 BYTESONIC-1N4006 Datasheet
264Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Shunye Enterprise
1N4006 SHUNYE-1N4006 Datasheet
312Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
1N4006 PANJIT-1N4006 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
1N4006 PANJIT-1N4006 Datasheet
64Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
More results


Podobny opis - 1N4006

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
1N5391 PANJIT-1N5391_09 Datasheet
74Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RL101 BILIN-RL101 Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
EM1Y BILIN-EM1Y Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERC04-02F BILIN-ERC04-02F Datasheet
60Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERD03-02 BILIN-ERD03-02 Datasheet
50Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
GI500 BILIN-GI500 Datasheet
55Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
P600 CHENG-YI-P600 Datasheet
632Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
5A50 KISEMICONDUCTOR-5A50 Datasheet
57Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
PS150 PANJIT-PS150_07 Datasheet
72Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
PS200 PANJIT-PS200_07 Datasheet
59Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Transys Electronics
1N5391 TRSYS-1N5391 Datasheet
121Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com