Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADG824BCPZ-REEL7 Arkusz danych (PDF) - Analog Devices

ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet PDF - Analog Devices
Numer części ADG824BCPZ-REEL7
Pobierz  ADG824BCPZ-REEL7 Pobierz

Rozmiar pliku   360.95 Kbytes
Page   16 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 0.5CMOS 1.65 V to 3.6 V Dual SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP Package

ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet PDF - Analog Devices

Numer części ADG824BCPZ-REEL7
Pobierz  ADG824BCPZ-REEL7 Click to download

Rozmiar pliku   360.95 Kbytes
Page   16 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis 0.5CMOS 1.65 V to 3.6 V Dual SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP Package

ADG824BCPZ-REEL7 Arkusz danych (HTML) - Analog Devices

Back Button ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG824BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

ADG824BCPZ-REEL7 Szczegóły Produktu

GENERAL DESCRIPTION
The ADG824 is a low voltage CMOS device containing two independently selectable single-pole, double throw (SPDT) switches. This device offers ultralow on resistance of less than 0.7 Ω over the full temperature range. The ADG824 is fully specified for 3.3 V, 2.5 V, and 1.8 V supply operation.

FEATURES
   0.5 Ω typical on resistance
   0.7 Ω maximum on resistance at 85°C
   1.65 V to 3.6 V operation
   High current carrying capability: 300 mA continuous
   Rail-to-rail switching operation
   Fast switching times <20 ns
   Typical power consumption (<0.1 μW)
   1.3 mm × 1.6 mm mini LFCSP package

APPLICATIONS
   Cellular phones
   PDAs
   MP3 players
   Power routing
   Battery-powered systems
   PCMCIA cards
   Modems
   Audio and video signal routing
   Communication systems




Podobny numer części - ADG824BCPZ-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADG820 AD-ADG820 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 OHM CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG820BRM AD-ADG820BRM Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 OHM CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG820BRM AD-ADG820BRM Datasheet
283Kb / 12P
   0.5 n CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG820BRT AD-ADG820BRT Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 OHM CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
ADG820BRT AD-ADG820BRT Datasheet
283Kb / 12P
   0.5 n CMOS 1.8 V to 5.5 V 2:1 Mux/SPDT Switches
REV. 0
More results


Podobny opis - ADG824BCPZ-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
EVAL-ADG824 AD-EVAL-ADG824 Datasheet
228Kb / 8P
   Evaluation Board for ADG824, 0.5 廓 CMOS, 1.65 V to 3.6 V, Dual SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
REV. 0
ADG836L AD-ADG836L Datasheet
418Kb / 16P
   0.5 OHM CMOS 1.65 V to 3.6 V Dual SPDT/2:1 MUX
REV. A
ADG854 AD-ADG854 Datasheet
195Kb / 12P
   0.5 廓 CMOS, 1.8 V to 5.5 V, Dual SPDT/2:1 Mux, Mini LFCSP
ADG836 AD-ADG836_15 Datasheet
563Kb / 16P
   CMOS 1.65 V TO 3.6 V Dual SPDT/2:1 MUX
REV. A
ADG836L AD-ADG836L_15 Datasheet
419Kb / 16P
   CMOS 1.65 V to 3.6 V Dual SPDT/2:1 MUX
REV. A
ADG836 AD-ADG836 Datasheet
652Kb / 12P
   0.5CMOS 1.65 V TO 3.6 V Dual SPDT/2:1 MUX
REV. 0
ADG852 AD-ADG852 Datasheet
315Kb / 16P
   0.8 廓 CMOS, 2.3 V to 5.5 V, SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP
REV. 0
ADG858 AD-ADG858 Datasheet
299Kb / 16P
   0.58 廓 CMOS, 2.3 V to 5.5 V, Quad SPDT/2:1 Mux in Mini LFCSP
REV. 0
ADG839 AD-ADG839 Datasheet
436Kb / 16P
   0.35 ohm CMOS 1.65 V to 3.6 V Single SPDT Switch/2:1 MUX
REV. 0
ADG812YRUZ AD-ADG812YRUZ Datasheet
340Kb / 16P
   <0.5 廓 CMOS, 1.65 V to 3.6 V, Quad SPST Switches
REV. B
More results




O Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) to spółka giełdowa, która projektuje, rozwija i produkuje obwody zintegrowane o wysokiej wydajności, mieszane i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) (ICS).
Firma została założona w 1965 roku i ma siedzibę w Norwood w stanie Massachusetts.
ADI obsługuje szeroką gamę branż, w tym lotniska i obronę, motoryzację, komunikację, konsumenckie, przemysłowe, medyczne i testowe i pomiarowe.
Portfolio produktów firmy obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, ICS zarządzania energią, mikrokontrolery, czujniki i częstotliwość radiową (RF) oraz komponenty mikrofalowe.
ADI jest poświęcone innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, ADI jest liderem w branży analogowej i mieszanej sygnału IC, kierując postępami technologicznymi i zapewniając innowacyjne rozwiązania najtrudniejszych problemów na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com