Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SS15 Arkusz danych (PDF) - TAITRON Components Incorporated

SS15 Datasheet PDF - TAITRON Components Incorporated
Numer części SS15
Pobierz  SS15 Pobierz

Rozmiar pliku   175.0 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Strona internetowa  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated
Szczegółowy opis 1.0A Surface Mount Schottky Rectifier

SS15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SS15 Datasheet PDF - TAITRON Components Incorporated

Numer części SS15
Pobierz  SS15 Click to download

Rozmiar pliku   175.0 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TAITRON [TAITRON Components Incorporated]
Strona internetowa  http://www.taitroncomponents.com
Logo TAITRON - TAITRON Components Incorporated
Szczegółowy opis 1.0A Surface Mount Schottky Rectifier

SS15 Arkusz danych (HTML) - TAITRON Components Incorporated

SS15 Datasheet HTML 1Page - TAITRON Components Incorporated SS15 Datasheet HTML 2Page - TAITRON Components Incorporated SS15 Datasheet HTML 3Page - TAITRON Components Incorporated

SS15 Szczegóły Produktu

Features

• Low Profile in SMA Package

• High current capability, low forward voltage drop

• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0

• High temperature soldering guaranteed: 250° C/10 seconds, at terminals

• RoHS compliant



 




Podobny numer części - SS15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
SS15 PANJIT-SS15 Datasheet
66Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
SS15 DGNJDZ-SS15 Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
SS15 VISHAY-SS15 Datasheet
81Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 18-Apr-11
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS15 TSC-SS15 Datasheet
137Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nantong Hornby Electron...
SS15 HORNBY-SS15 Datasheet
309Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Podobny opis - SS15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAITRON Components Inco...
MFPS2S TAITRON-MFPS2S Datasheet
193Kb / 4P
   1.0A Surface Mount Schottky Rectifier
TSMF14 TAITRON-TSMF14 Datasheet
136Kb / 4P
   1.0A Surface Mount Schottky Rectifier
logo
Diodes Incorporated
B120B DIODES-B120B Datasheet
57Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13002 Rev. 13 - 2
B130L DIODES-B130L Datasheet
65Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30151 Rev. A-1
B130LAW DIODES-B130LAW Datasheet
66Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30308 Rev. 2 - 2
B140N DIODES-B140N Datasheet
65Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30136 Rev. A-0
B120B DIODES-B120B_10 Datasheet
113Kb / 5P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13002 Rev. 16 - 2
DFLS130 DIODES-DFLS130 Datasheet
94Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30445 Rev. 1 - 2
1N5819HW DIODES-1N5819HW_10 Datasheet
103Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Rev. 15 - 2 February 2010
DFLS160 DIODES-DFLS160_08 Datasheet
109Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com