Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD6N20 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD6N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FDD6N20
Pobierz  FDD6N20 Pobierz

Rozmiar pliku   371.47 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel MOSFET

FDD6N20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD6N20 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FDD6N20
Pobierz  FDD6N20 Click to download

Rozmiar pliku   371.47 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis N-Channel MOSFET

FDD6N20 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD6N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD6N20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FDD6N20 Szczegóły Produktu

Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficient switched mode power supplies and active power factor correction.
   
Features
• RDS(on) = 0.6Ω ( Typ. )@ VGS = 10V, ID = 2.3A
• Low gate charge ( Typ. 4.7nC )
• Low Crss ( Typ. 6.3pF )
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• RoHS compliant
   




Podobny numer części - FDD6N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6N20TM FAIRCHILD-FDD6N20TM Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6N20TM ISC-FDD6N20TM Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FDD6N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com