Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA36P15 Arkusz danych (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA36P15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
Numer części FQA36P15_07
Pobierz  FQA36P15 Pobierz

Rozmiar pliku   869.64 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 150V P-Channel MOSFET

FQA36P15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FQA36P15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA36P15_07
Pobierz  FQA36P15 Click to download

Rozmiar pliku   869.64 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Szczegółowy opis 150V P-Channel MOSFET

FQA36P15 Arkusz danych (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA36P15_07 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15_07 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Podobny numer części - FQA36P15_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA36P15 ISC-FQA36P15 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FQA36P15_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SI2325DS TECHPUBLIC-SI2325DS Datasheet
1Mb / 3P
   -150V,P-Channel Power Trench MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW2P15MI YFWDIODE-YFW2P15MI Datasheet
2Mb / 5P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
YFW7P15AMJ YFWDIODE-YFW7P15AMJ Datasheet
5Mb / 6P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
YFW7P15AD YFWDIODE-YFW7P15AD Datasheet
2Mb / 5P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDN86265P-TP TECHPUBLIC-FDN86265P-TP Datasheet
1Mb / 3P
   -150V,P-Channel Power Trench MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK02P15S FS-FTK02P15S Datasheet
689Kb / 5P
   -150V P-Channel MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFP10P15 INTERSIL-RFP10P15 Datasheet
305Kb / 5P
   -10A, -150V, 0.500 Ohm, P-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results




O Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor był pionierską firmą półprzewodników, która została założona pod koniec lat 50. XX wieku.
Firma była znana z innowacji w opracowywaniu pierwszego tranzystora komercyjnego i jej wkładu w rozwój technologii zintegrowanego obwodu.
Fairchild stał się wiodącym dostawcą półprzewodników energetycznych, analogowych i mieszanych obwodów zintegrowanych oraz innych produktów półprzewodników.
Firma została przejęta przez Semiconductor w 2016 roku, a jej produkty i technologie są nadal opracowywane i sprzedawane pod marką półprzewodnikową.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com